công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD2N90TF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD2N90TF
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 1.7 A, 7.2
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD2N90TF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD2N90TF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90TF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90TF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90TF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90TF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90TF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90TF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90TF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90TF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
Package Marking and Ordering Information
Part Number
Top Mark
Package
Reel Size
Tape Width
Quantity
FQD2N90
FQD2N90TM
D-PAK
330 mm
16 mm
2500 units
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD2N90 / FQU2N90 Rev. C2
www.fairchildsemi.com
2

1. Repetitive Rating : Pulse width limited by maximum junction temperature
2. L = 111 mH, IAS = 1.7 A, VDD = 50 V, RG = 25 Ω, Starting TJ = 25oC
3. ISD ≤ 2.2 A, di/dt ≤ 200 A/μs, VDD ≤ BVDSS, Starting TJ = 25oC
4. Essentially independent of operating temperature
Packing Method
Tape and Reel
FQU2N90
FQU2N90TU_WS
I-PAK
N/A
N/A
75 units
Tube
Electrical Characteristics T
C = 25
oC unless otherwise noted.
 


 





D*
 D>* 
*,)*4,-2)µ'
())


*
∆D*
5∆
D>* 
 
4,-2)µ'+ -26

% )

*56
4
E:* 
*,())**,)*


%)
µ'
*,&-)*,%-26


%))
µ'
4
:D/>
*,;)**,)*


%))
'
4
:D/>+!
*,;)**,)*


%))
'
 
*
: * 
*,*4,-2)µ'
; )

2 )
*
+
  
+ 
*,%)*4,) 72'


2 9
& -

   
*,2)*4,) 72'

% &


 

4  
*,-2**,)*
,% )F#


;()
2))


  

?2
9)


+!  

2 2
& )

   

 
*,?2)*4,- -'
+,-2Ω

%2
?)


+

;2
7)


 

-)
2)


 

;)
&)

G
 :
*,&-)*4,-.-'
*,%)* 


%-
%2

G
: 

- 7


G
:

9 %


     
4
C 


% &
'
4
C8  


9 7
'
*
 * 
*,)*4,% &'


% ?
*

+!+ !
*,)*4,- -'
45,%))'5µ

?))


G
+!+ !

% 9

µ
 
FQU2N90
FQU2N90TU_AM002
I-PAK
N/A
N/A
75 units
Tube


Số phần tương tự - FQD2N90TF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N90TM FAIRCHILD-FQD2N90TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD2N90TF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA8N90C-F109 FAIRCHILD-FQA8N90C-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 8 A, 1.9 廓
FQPF6N90CT FAIRCHILD-FQPF6N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 6.0 A, 2.3 廓
FQB5N90TM FAIRCHILD-FQB5N90TM Datasheet
785Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 5.4 A, 2.3 廓
FQA11N90F109 FAIRCHILD-FQA11N90F109 Datasheet
460Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 11.4 A, 960 m廓
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQI5N60CTU FAIRCHILD-FQI5N60CTU Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 4.5 A, 2.5 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
logo
ON Semiconductor
FQD2N60C ONSEMI-FQD2N60C Datasheet
979Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.9 A, 4.7 廓
October-2017,Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60CTM FAIRCHILD-FQD1N60CTM Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com