công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD1N60TM bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD1N60TM
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD1N60TM bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD1N60TM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60TM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60TM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60TM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60TM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60TM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A, April 2000
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50K

200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50K

200nF
12V
Same Type
as DUT
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
EAS =L IAS
2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
I D
t
p
EAS =L IAS
2
----
2
1
EAS =L IAS
2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
L
I D
I D
t
p


Số phần tương tự - FQD1N60TM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60 FAIRCHILD-FQD1N60 Datasheet
543Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQD1N60C FAIRCHILD-FQD1N60C Datasheet
640Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQD1N60C FAIRCHILD-FQD1N60C Datasheet
758Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
FQD1N60C KERSEMI-FQD1N60C Datasheet
824Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60C FAIRCHILD-FQD1N60C Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
More results

Mô tả tương tự - FQD1N60TM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com