công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD10NM60ND bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD10NM60ND
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.57, 8 A, DPAK, TO-220FP, TO-220 FDmesh II Power MOSFET (with fast diode)
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD10NM60ND bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STD10NM60ND Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD10NM60ND Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD10NM60ND Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD10NM60ND Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD10NM60ND Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD10NM60ND Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD10NM60ND Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD10NM60ND Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD10NM60ND Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
Electrical characteristics
STD10NM60ND, STF10NM60ND, STP10NM60ND
6/19
Doc ID 18467 Rev 2
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2.
Safe operating area for DPAK
Figure 3.
Thermal impedance for DPAK
Figure 4.
Safe operating area for TO-220FP
Figure 5.
Thermal impedance for TO-220FP
Figure 6.
Safe operating area for TO-220
Figure 7.
Thermal impedance for TO-220
ID
10
1
0.1
0.01
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
Oper
ation
in
thi
s
are
a i
s
Limited
by
m
ax
R
D
S
(on)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
AM08975v1
ID
10
1
0.1
0.01
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
Oper
ation
in
thi
s
are
a i
s
Limited
by
m
ax
R
D
S
(on)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
AM08986v1
ID
10
1
0.1
0.01
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
Oper
ation
in
thi
s
are
a i
s
Limited
by
m
ax
R
D
S
(on)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
AM08974v1


Số phần tương tự - STD10NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD10NM60N STMICROELECTRONICS-STD10NM60N Datasheet
907Kb / 17P
   N-channel 600 V, 0.53 ohm, 10 A, DPAK, TO-220, TO-220FP, IPAK MDmesh II Power MOSFET
November 2010 Rev 5
logo
Inchange Semiconductor ...
STD10NM60N ISC-STD10NM60N Datasheet
320Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD10NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD11NM60ND STMICROELECTRONICS-STD11NM60ND_10 Datasheet
756Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A, FDmesh??II Power MOSFET I2PAK, TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
STX23NM60ND STMICROELECTRONICS-STX23NM60ND_10 Datasheet
820Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.150 廓, 19.5 A, FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode) D짼PAK, I짼PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
STX30NM60ND STMICROELECTRONICS-STX30NM60ND Datasheet
798Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.11 廓, 25 A FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode) TO-220, TO-220FP, D2PAK, I2PAK, TO-247
STW34NM60ND STMICROELECTRONICS-STW34NM60ND Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V, 0.097 Ohm typ., 29 A FDmesh II Power MOSFET (with fast diode) in D2PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247
STB15NM60ND STMICROELECTRONICS-STB15NM60ND Datasheet
600Kb / 19P
   N-channel 600 V - 0.27 廓 - 14 A - FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
STB25NM60ND STMICROELECTRONICS-STB25NM60ND Datasheet
530Kb / 18P
   N-channel 600 V - 0.13 廓 - 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220FP - TO-220 - TO-247
STB21NM60ND STMICROELECTRONICS-STB21NM60ND_09 Datasheet
559Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.17 廓, 17 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STX25NM60ND STMICROELECTRONICS-STX25NM60ND Datasheet
600Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.13 廓, 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STP21NM60ND STMICROELECTRONICS-STP21NM60ND Datasheet
545Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.17 廓, 17 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STX6NM60N STMICROELECTRONICS-STX6NM60N Datasheet
698Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.85 ?? 4.6 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
January 2009 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com