công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6X5 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Teccor Electronics

tên linh kiện L6X5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Electrically-isolated packages
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TECCOR [Teccor Electronics]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com/
Logo TECCOR - Teccor Electronics

L6X5 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Teccor Electronics

  L6X5 Datasheet HTML 1Page - Teccor Electronics L6X5 Datasheet HTML 2Page - Teccor Electronics L6X5 Datasheet HTML 3Page - Teccor Electronics L6X5 Datasheet HTML 4Page - Teccor Electronics L6X5 Datasheet HTML 5Page - Teccor Electronics L6X5 Datasheet HTML 6Page - Teccor Electronics L6X5 Datasheet HTML 7Page - Teccor Electronics L6X5 Datasheet HTML 8Page - Teccor Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
Sensitive Triacs
Data Sheets
http://www.teccor.com
E1 - 8
©2004 Littelfuse LP
+1 972-580-7777
Thyristor Product Catalog
Figure E1.9 Peak Surge Current versus Surge Current Duration
Figure E1.10 Power Dissipation (Typical) versus RMS On-state Current
(0.8 A and 1 A)
Figure E1.11 Power Dissipation (Typical) versus RMS On-state Current
(4 A, 6 A, and 8 A)
1
24
36 8 10
20
40
30
60
100
200
400 600 1000
1
2
3
4
6
10
8
20
30
40
60
100
80
150
200
Surge Current Duration – Full Cycles
8 A
6 A
0.8 A
SUPPLY FREQUENCY: 60 Hz Sinusoidal
LOAD: Resistive
RMS On-state Current: [IT(RMS)]: Maximum
Rated Value at Specified Case Temperature
NOTES:
1) Gate control may be lost during
and immediately following surge
current interval.
2) Overload may not be repeated until
junction temperature has returned
to steady-state rated value.
1 A
4 A
0
0.25
0.50
0.75
1.0
1.25
1.5
0
0.5
1.0
1.5
RMS On-state Current [IT(RMS)] – Amps
CURRENT WAVEFORM: Sinusoidal
LOAD: Resistive or Inductive
CONDUCTION ANGLE: 360˚
1 A
0.8 A
0
.5
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
8.0
6 A and 8 A
4 A
RMS On-state Current [IT(RMS)] – Amps
CURRENT WAVEFORM: Sinusoidal
LOAD: Resistive or Inductive
CONDUCTION ANGLE: 360˚


Số phần tương tự - L6X5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Teccor Electronics
L6X5 TECCOR-L6X5 Datasheet
168Kb / 8P
   Sensitive Triacs (0.8A to 8A)
logo
Littelfuse
L6X5 LITTELFUSE-L6X5 Datasheet
170Kb / 8P
   Sensitive Triacs (0.8 A to 8 A)
L6X5 LITTELFUSE-L6X5 Datasheet
176Kb / 8P
   Sensitive Triacs
L6X5 LITTELFUSE-L6X5 Datasheet
176Kb / 8P
   RoHS Compliant
More results

Mô tả tương tự - L6X5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
Q4004F312 ETC2-Q4004F312 Datasheet
236Kb / 10P
   Electrically-isolated packages
logo
IXYS Corporation
IXKC15N60C5 IXYS-IXKC15N60C5 Datasheet
119Kb / 4P
   Electrically isolated back surface Electrically isolated back surface
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
MSK161 MSK-MSK161_15 Datasheet
153Kb / 6P
   Electrically Isolated Case
logo
Littelfuse
S6015L52 LITTELFUSE-S6015L52 Datasheet
218Kb / 12P
   Electrically-isolated package
logo
IXYS Corporation
IXGC16N60B2 IXYS-IXGC16N60B2 Datasheet
92Kb / 2P
   Electrically Isolated Back Surface
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
MBR2X060A150 GENESIC-MBR2X060A150 Datasheet
395Kb / 3P
   Electrically Isolated Base Plate
MBR2X080A120 GENESIC-MBR2X080A120 Datasheet
400Kb / 3P
   Electrically Isolated Base Plate
MBR2X120A180 GENESIC-MBR2X120A180 Datasheet
314Kb / 3P
   Electrically Isolated Base Plate
logo
IXYS Corporation
DSS20-01AC IXYS-DSS20-01AC Datasheet
121Kb / 4P
   Electrically Isolated Back Surface
IXFR38N80Q2 IXYS-IXFR38N80Q2 Datasheet
568Kb / 5P
   Electrically Isolated Back Surface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com