công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP32W003050 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện TP32W003050
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tiny washable momentary pushbutton switches
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

TP32W003050 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  TP32W003050 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers TP32W003050 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers TP32W003050 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers TP32W003050 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers TP32W003050 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers TP32W003050 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
APEM
www.apem.com
B2-9
B2
TP series
Tiny washable momentary pushbutton switches
Wire-wrap terminals : TP..MW
Right angle terminals - vertical mounting : TP..WW
Single pole
Double pole
TP32WW
TP42WW
ON
MOM
TP33WW
TP43WW
OFF
MOM
Single pole
Double pole
TP32MW
TP42MW
ON
MOM
TP33MW
TP43MW
OFF
MOM
PCB MOUNTING
CAP FOR PCB PROCESSING
Provide additional protection during PCB processing.
Supplied separately. For cap mounted on the switch, see special option 40.
Material : vinyl
U3502
Shown in function 2, with standard plunger
Function 3 has two terminals only (3 and 1) per pole
Function 3 has two terminals only (3 and 1) per pole
5.08
5.08
3.80
5.08
5.08
8.65
3.30
0.70
4.20
(.043 DIA)
Ø1.10
(.043 DIA)
Ø1.10
(.200)
(.149)
(.165)
(.027)
(.200)
(.340)
(.200)
(.200)
(.129)
(.358)
9.10
(.196)
5.00
(.098 DIA)
Ø2.50
(.196 DIA)
(.181 DIA)
Ø4.60
Ø5.00
3
2
1
63
6
5
4
8.10
(.318)
(.027)
0.70
Ø2.50
Ø1.10
2.54
Ø1.10
2.54
9.10
3.80
4.20
Ø5.00
Ø4.60
0.50
5.00
(.196)
(.098 DIA)
(.019)
(.196 DIA)
(.181 DIA)
(.358)
(.165)
(.149)
(.043 DIA)
(.100)
(.043 DIA)
(.100)
(.200)
5.08
2.54
(.100)
23
1
4
1
4 56
(.155 DIA)
Ø3.96
03-Serie TP-A_03-Serie TP-A 21/11/12 14:58 Page9


Số phần tương tự - TP32W003050

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transko Electronics, In...
TP32 TRANSKO-TP32 Datasheet
463Kb / 1P
   MINIATURE SMD PROGRAMMABLE OSCILLATOR (3.2 x 2.5 x 1.0mm)
Rev.5: Aug. 2015
logo
National Semiconductor ...
TP3200 NSC-TP3200 Datasheet
324Kb / 8P
   SLIC-MC MAGNETIC COMPENSATION SLICS
TP3204 NSC-TP3204 Datasheet
324Kb / 8P
   SLIC-MC MAGNETIC COMPENSATION SLICS
logo
3PEAK INC.
TP321 3PEAK-TP321 Datasheet
1Mb / 12P
   General Purpose, 1MHz, Micro-Power CMOS Op-Amps
TP321-TR 3PEAK-TP321-TR Datasheet
1Mb / 12P
   General Purpose, 1MHz, Micro-Power CMOS Op-Amps
More results

Mô tả tương tự - TP32W003050

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
U573 ETC2-U573 Datasheet
34Kb / 1P
   SUBMINIATURE WASHABLE MOMENTARY PUSHBUTTON SWITCHES
logo
C&K Components
TP CK-COMPONENTS-TP Datasheet
1Mb / 6P
   Tiny Pushbutton Switches
2020
logo
ITT Industries
TP11SHZQE ITT-TP11SHZQE Datasheet
687Kb / 6P
   Tiny Pushbutton Switches
logo
C&K Components
TP21SH8CQE CK-COMPONENTS-TP21SH8CQE Datasheet
429Kb / 6P
   Tiny Pushbutton Switches
TP CK-COMPONENTS-TP_V01 Datasheet
1Mb / 6P
   Tiny Pushbutton Switches
5 Aug 20
TP11SHABE22 CK-COMPONENTS-TP11SHABE22 Datasheet
518Kb / 6P
   Tiny Pushbutton Switches
logo
ITT Industries
E112SD1ABE ITT-E112SD1ABE Datasheet
698Kb / 6P
   Sealed Momentary Pushbutton Switches
E010 ITT-E010 Datasheet
386Kb / 6P
   Sealed Momentary Pushbutton Switches
logo
C&K Components
E010 CK-COMPONENTS-E010 Datasheet
467Kb / 6P
   Sealed Momentary Pushbutton Switches
E010 CK-COMPONENTS-E010_V01 Datasheet
885Kb / 6P
   Sealed Momentary Pushbutton Switches
17 Mar 22
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com