công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3707ZCSTRR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF3707ZCSTRR
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3707ZCSTRR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF3707ZCSTRR Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3707ZCSTRR Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3707ZCSTRR Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3707ZCSTRR Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3707ZCSTRR Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3707ZCSTRR Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3707ZCSTRR Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3707ZCSTRR Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3707ZCSTRR Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
IRF3707ZCS/L
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13. Gate Charge Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
25
50
75
100
125
150
175
ID
TOP
4.5A
6.8A
BOTTOM 23A


Số phần tương tự - IRF3707ZCSTRR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3707ZCS IRF-IRF3707ZCS Datasheet
365Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3707ZCSPBF IRF-IRF3707ZCSPBF Datasheet
347Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF3707ZCSTRR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRLU7833-701PBF IRF-IRLU7833-701PBF Datasheet
325Kb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRLR7833 KERSEMI-IRLR7833 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRLR7843 KERSEMI-IRLR7843 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRLU8721 KERSEMI-IRLU8721 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRFU3704ZPBF KERSEMI-IRFU3704ZPBF Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRFU3707ZPBF KERSEMI-IRFU3707ZPBF Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRF3704ZS KERSEMI-IRF3704ZS Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRF3704ZL KERSEMI-IRF3704ZL Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
logo
International Rectifier
IRF3707ZPBF IRF-IRF3707ZPBF_15 Datasheet
393Kb / 12P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3709ZPBF KERSEMI-IRFR3709ZPBF Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRFR3709ZTRR KERSEMI-IRFR3709ZTRR Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com