công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA10QA04 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

tên linh kiện SA10QA04
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

SA10QA04 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  SA10QA04 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation SA10QA04 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1.0A Avg.
Volts
SBD
4
0
A
Q
0
1
A
S
40
■OUTLINE DRAWING(mm)
■定格・特性曲線
FIG.1
FIG.4
FIG.2
FIG.3
■最大定格 Maximum Ratings
■電気的・熱的特性 Electrical/ Thermal Characteristics
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
2.0
1.9
0.8
■APPROX. NET WEIGHT:0.004 g
Item
Symbol
Conditions
Unit
くり返しピーク逆電圧
Repetitive Peak Reverse Voltage
VRRM
40
V
サ−ジ順電流
Surge Forward Current
IFSM
20
(50Hz正弦半波1サイクル非くり返し)
Half Sine Wave,1cycle, Non-repetitive
A
保存温度範囲
Storage Temperature Range
Tstg
−40∼+150
動作接合温度範囲
Operating Junction Temperature Range
Tjw
−40∼+150
直流順電流
Direct Forward Current
IDC
直流通電
Direct Current
A
平均整流電流
Average rectified Forward Current
Io
方形波通電
RECT 180℃
Rectangular Wave
50% Duty
A
Ta=63℃*1
1.41
Ta=66℃*1,VRM=20V
1.0
Tl=120℃,VRM=20V
(Tl: Lead Temperature)
Item
s
n
o
i
t
i
d
n
o
C
l
o
b
m
y
S
Min.
Typ.
Max.
Unit
ピーク逆電流
Peak Reverse Current
IRM
VRM=5V Ta=25℃
VRM=40V Ta=25℃
3
0.5
100
ピーク順電圧
Peak Forward Voltage
VFM
IFM=0.7A Ta=25℃
0.48
V
IFM=1.0A Ta=25℃
0.53
熱抵抗
Thermal Resistance
Rth(j-a)
接合部・周囲間
(Junction to Ambient)
*1(アルミナ基板実装)
100
℃/W
*2(ガラエボ基板実装)
150
0.52
Rth(j-l)
接合部・リード間(Junction to Lead)
30
*1:プリント基板実装/Alumina Substrate Mounted (Soldering Land=6×6mm)
*2:プリント基板実装/Glass-Epoxy Substrate Mounted (Soldering Land=6×6mm)
μA


Số phần tương tự - SA10QA04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Inter Electronics...
SA10QA04 NIEC-SA10QA04 Datasheet
376Kb / 2P
   Scokkty Barrier Diode
SA10QA04 NIEC-SA10QA04 Datasheet
376Kb / 2P
   Schottky Barrier Diode
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
SA10QA04 KSS-SA10QA04 Datasheet
1Mb / 8P
   Schottky Barrier Diode
logo
National Instruments Co...
SA10QA04 NI-SA10QA04_15 Datasheet
376Kb / 2P
   SBD
More results

Mô tả tương tự - SA10QA04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com