công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJE4353 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện MJE4353
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

MJE4353 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Savantic, Inc.

  MJE4353 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. MJE4353 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. MJE4353 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
Silicon PNP Power Transistors
MJE4350/4351/4352/4353
DESCRIPTION
·With TO-3PN package
·Respectively complement to type
MJE4340/4341/4342/4343
·DC current gain hFE=8(Min)@IC=16A
APPLICATIONS
·For use in high power audio amplifier
and switching regulator circuits
PINNING
PIN
DESCRIPTION
1
Base
2
Collector;connected to
mounting base
3
Emitter
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(TC=25 )
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
MJE4350
-100
MJE4351
-120
MJE4352
-140
VCBO
Collector-base
voltage
MJE4353
Open emitter
-160
V
MJE4350
-100
MJE4351
-120
MJE4352
-140
VCEO
Collector-emitter
voltage
MJE4353
Open base
-160
V
VEBO
Emitter-base voltage
Open collector
-7
V
IC
Collector current
-16
A
ICM
Collector current-peak
-20
A
IB
Base current
-5
A
PC
Collector power dissipation
TC=25
125
W
Tj
Junction temperature
150
Tstg
Storage temperature
-65~150
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal resistance junction to case
1.0
/W
Fig.1 simplified outline (TO-3PN) and symbol


Số phần tương tự - MJE4353

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
MJE4353 MOSPEC-MJE4353 Datasheet
135Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(16A,100-160V,125W)
logo
Motorola, Inc
MJE4353 MOTOROLA-MJE4353 Datasheet
197Kb / 6P
   16 AMPERE POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 140-160 VOLTS
logo
Savantic, Inc.
MJE4353 SAVANTIC-MJE4353 Datasheet
139Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE4353 ONSEMI-MJE4353 Datasheet
147Kb / 7P
   High?뭋oltage  High Power Transistors
March, 2006 ??Rev. 4
logo
Inchange Semiconductor ...
MJE4353 ISC-MJE4353 Datasheet
134Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results

Mô tả tương tự - MJE4353

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJ8504 MOTOROLA-MJ8504 Datasheet
416Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Texas Instruments
TIPL751 TI-TIPL751 Datasheet
224Kb / 7P
[Old version datasheet]   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Transys Electronics
TIPL765 TRSYS-TIPL765 Datasheet
805Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BU208 SIEMENS-BU208 Datasheet
100Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX80 SIEMENS-BUX80 Datasheet
117Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX84 SIEMENS-BUX84 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6676 BOCA-2N6676 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP47 ONSEMI-TIP47 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
2N5301 ONSEMI-2N5301 Datasheet
251Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
2N5655 ONSEMI-2N5655 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
April, 2002 ??Rev. 7
2N6338 ONSEMI-2N6338 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
May, 2001 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com