công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM706 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM706
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM706 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADM706 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADM706 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADM706 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM706 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM706 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM706 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM706 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM706 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM706 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708
Rev. G | Page 4 of 12
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 2.
Parameter
Rating
VCC
−0.3 V to +6 V
All Other Inputs
−0.3 V to VCC + 0.3 V
Input Current
VCC
20 mA
GND
20 mA
Digital Output Current
20 mA
Power Dissipation, N-8 PDIP
727 mW
θJA Thermal Impedance
135°C/W
Power Dissipation, R-8 SOIC
470 mW
θJA Thermal Impedance
110°C/W
Power Dissipation, RM-8 MSOP
900 mW
θJA Thermal Impedance
206°C/W
Operating Temperature Range
Industrial (Version A)
−40°C to +85°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec)
300°C
Vapor Phase (60 sec)
215°C
Infrared (15 sec)
220°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
ESD Rating
>4.5 kV
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - ADM706

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM706 AD-ADM706 Datasheet
143Kb / 8P
   Low Cost uP Supervisory Circuits
REV. B
ADM706 AD-ADM706 Datasheet
129Kb / 8P
   3 V, Voltage Monitoring uP Supervisory Circuits
REV. A
ADM706 AD-ADM706 Datasheet
338Kb / 12P
   Supervisory Circuits
Rev. G
ADM706 AD-ADM706 Datasheet
410Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. H
ADM706AN AD-ADM706AN Datasheet
143Kb / 8P
   Low Cost uP Supervisory Circuits
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADM706

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM707ARZ AD-ADM707ARZ Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM708ARZ AD-ADM708ARZ Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM705ARZ AD-ADM705ARZ Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM705 AD-ADM705_V01 Datasheet
410Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. H
ADM706AR-REEL AD-ADM706AR-REEL Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM706 AD-ADM706_15 Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM708 AD-ADM708_15 Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM706ARZ AD-ADM706ARZ Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM707 AD-ADM707_15 Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM705 AD-ADM705_15 Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com