công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SL1225003 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - AMETHERM Circuit Protection Thermistors

tên linh kiện SL1225003
Giải thích chi tiết về linh kiện  Erin Landis
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMETHERM [AMETHERM Circuit Protection Thermistors]
Trang chủ  http://www.ametherm.com
Logo AMETHERM - AMETHERM Circuit Protection Thermistors

SL1225003 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - AMETHERM Circuit Protection Thermistors

  SL1225003 Datasheet HTML 1Page - AMETHERM Circuit Protection Thermistors SL1225003 Datasheet HTML 2Page - AMETHERM Circuit Protection Thermistors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Data Sheet
SL12 25003
Mechanical Specifications (mm)
Electrical Specifications
Max Steady State Current upto 65°c: 3.00
A
J
45
Max Rec. Energy Rating:
Actual Failure Instantaneous Energy: 80
J
0.42
Resistance @ 100% Max Current:
Resistance @ 50% Max Current: 0.63
°c
142.00
Body Temperature at 100% Max Current:
Dissipation Constant: 12.7
mw/°c
Sec.
47
Thermal Time Constant:
Material Type (for Beta and Curve):
D: 12.0
.5
.2
5.1
T:
Lead Diameter
0.8
.1
2
7.8
S:
L: 38.0
9
1.0
5.0
Coating Lead Run Down
(straight Leads)
B: 11.50
3.50
.5
3.42
C:
±
±
±
±
±
±
±
±
ISO9001:2008 Certified
File: E209153
Resistance: 25.0 Ω ± 15 %
SL12 25003
04/08/2011
Erin Landis
Mehdi Samii
Ametherm, Inc.
3111 N. Deer Run Road
Carson City, Nevada USA 89701
www.ametherm.com
Drawn by:
Date:
Approved By:
A
Revison:


Số phần tương tự - SL1225003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMETHERM Circuit Protec...
SL1225003 AMETHERM-SL1225003 Datasheet
29Kb / 1P
   Circuit Protection Thermistors
SL1225003-A AMETHERM-SL1225003-A Datasheet
29Kb / 1P
   Circuit Protection Thermistors
SL1225003-B AMETHERM-SL1225003-B Datasheet
29Kb / 1P
   Circuit Protection Thermistors
More results

Mô tả tương tự - SL1225003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMETHERM Circuit Protec...
SL121R308 AMETHERM-SL121R308_14 Datasheet
33Kb / 2P
   Erin Landis
SL1010004 AMETHERM-SL1010004_14 Datasheet
31Kb / 2P
   Erin Landis
SL1215004 AMETHERM-SL1215004_14 Datasheet
31Kb / 2P
   Erin Landis
SL1525003 AMETHERM-SL1525003_14 Datasheet
31Kb / 2P
   Erin Landis
SL2250004 AMETHERM-SL2250004_14 Datasheet
33Kb / 2P
   Erin Landis
MS3510018 AMETHERM-MS3510018_14 Datasheet
29Kb / 2P
   Erin Landis
SL325R020 AMETHERM-SL325R020_14 Datasheet
35Kb / 3P
   Erin Landis
SL055R001 AMETHERM-SL055R001_14 Datasheet
29Kb / 2P
   Erin Landis
SL085R003 AMETHERM-SL085R003_14 Datasheet
31Kb / 2P
   Erin Landis
SL125R004 AMETHERM-SL125R004_14 Datasheet
30Kb / 2P
   Erin Landis
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com