công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS37-501M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

tên linh kiện GS37-501M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surge Absorbers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUAXINAN [HuaXinAn Electronics CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.huaandz.com
Logo HUAXINAN - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

GS37-501M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

  GS37-501M Datasheet HTML 1Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD GS37-501M Datasheet HTML 2Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ShenZhen HuaXinAn Electronics Co.,Ltd
Surge Absorbers
5 Marking of colour code:
Fast Delivery Time
GS37-301M Photo
Model
Colour
GS37-141N
Brown
GS37-181M
Gray
GS37-201M
Red
GS37-251M
Red
GS37-301M
Red
GS37-401M
yellow
GS37-471M
yellow
GS37-501M
Green
6 Part Number Description:
GS37
301
M
DC Spark-Over Voltage Accuracy ±20
DC Spark-Over Voltage 300V
Dimension:Diameterφ2.0
Length 4.0mm
7 Packing Quantity (3000PCS)
Shen Zhen HuaXinAn Electronics Co.,Ltd
sales@huaandz.com
abc0734@126.com
2
Revised:February 25,2014
www.huaandz.com
Tel:+86-755-27465585


Số phần tương tự - GS37-501M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
GS37-501M SUNMATE-GS37-501M Datasheet
882Kb / 2P
   AXIAL LEADED GLASS TUBE
logo
HuaXinAn Electronics CO...
GS37-501M HUAXINAN-GS37-501M Datasheet
318Kb / 6P
   Surge Absorbers
More results

Mô tả tương tự - GS37-501M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HuaXinAn Electronics CO...
SMB HUAXINAN-SMB Datasheet
193Kb / 2P
   Surge Absorbers
GSS HUAXINAN-GSS Datasheet
145Kb / 2P
   Surge Absorbers
JSE-141N-3167 HUAXINAN-JSE-141N-3167 Datasheet
599Kb / 6P
   Surge Absorbers
JSE-141N-2040 HUAXINAN-JSE-141N-2040 Datasheet
511Kb / 5P
   Surge Absorbers
YP-141N HUAXINAN-YP-141N Datasheet
318Kb / 6P
   Surge Absorbers
YS-141N HUAXINAN-YS-141N Datasheet
340Kb / 6P
   Surge Absorbers
logo
KOA Speer Electronics, ...
SA05CT52A301N KOA-SA05CT52A301N Datasheet
360Kb / 2P
   surge absorbers
logo
HuaXinAn Electronics CO...
GSE HUAXINAN-GSE Datasheet
144Kb / 2P
   Surge Absorbers
GS41 HUAXINAN-GS41 Datasheet
166Kb / 2P
   Surge Absorbers
GS37-141N HUAXINAN-GS37-141N_V01 Datasheet
318Kb / 6P
   Surge Absorbers
GS41-141N HUAXINAN-GS41-141N_V01 Datasheet
339Kb / 6P
   Surge Absorbers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com