công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS37-301M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

tên linh kiện GS37-301M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surge Absorbers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUAXINAN [HuaXinAn Electronics CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.huaandz.com
Logo HUAXINAN - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

GS37-301M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

  GS37-301M Datasheet HTML 1Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD GS37-301M Datasheet HTML 2Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ShenZhen HuaXinAn Electronics Co.,Ltd
Surge Absorbers
GS37 Series
500A
1 Application:
Fast Delivery Time
·For instantaneous over-voltage protection to ADSL,ISDN,MODEM,FAX,TEL,Power Supplies,Alarm systems.
·For instantaneous over-voltage protection to RS485,RS232 port, CATV,video transceiver.
·For instantaneous over-voltage protection to ammeter,water meter auto admin system, etc
2 Features
·Small capacitance and excellent insulation resistance(100MΩ min).
·Small size,No polarity.No dark effect.
·Low electrode capacitance(1pF max).
·Quick response for electrostatic,surge voltage and low limiting voltage.
·Stable for repeated discharge test conditions.
·Operating temperature: -40℃ ~ +85℃. Storage temperature: -40℃ ~ +125℃.
3 Electrical Characteristics
Part Number
DC Spark-Over Voltage
Vs(V)
Nominal value(min-max)
Insulation Resistance
Capacitance
of electrostatic
Surge
current
capacity 8/20us
Surge Life
Test voltage
IR (MΩ)
1KHz-6V(PF)
GS37-141N
140V
(98V-182V)
DC100V
>1000MΩ
1PF(MAX)
500A
10/700us
4KV
10times
GS37-181N
180V
(144V-216V)
GS37-201M
200V
(160V-240V)
GS37-251M
250V
(200V-300V)
GS37-301M
300V
(240V-360V)
GS37-401M
400V
(320V-480V)
GS37-471M
470V (400V-560V)
GS37-501M
500V
(400V-600V)
DC250V
>1000MΩ
4 Dimension:
Model Series
GS37
φ2.0±0.3
φ4.0±0.3
28.4±0.5
Φ0.5±0.1
1
Revised:February 25,2014
www.huaandz.com


Số phần tương tự - GS37-301M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
GS37-301M SUNMATE-GS37-301M Datasheet
882Kb / 2P
   AXIAL LEADED GLASS TUBE
logo
HuaXinAn Electronics CO...
GS37-301M HUAXINAN-GS37-301M Datasheet
318Kb / 6P
   Surge Absorbers
More results

Mô tả tương tự - GS37-301M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HuaXinAn Electronics CO...
SMB HUAXINAN-SMB Datasheet
193Kb / 2P
   Surge Absorbers
GSS HUAXINAN-GSS Datasheet
145Kb / 2P
   Surge Absorbers
JSE-141N-3167 HUAXINAN-JSE-141N-3167 Datasheet
599Kb / 6P
   Surge Absorbers
JSE-141N-2040 HUAXINAN-JSE-141N-2040 Datasheet
511Kb / 5P
   Surge Absorbers
YP-141N HUAXINAN-YP-141N Datasheet
318Kb / 6P
   Surge Absorbers
YS-141N HUAXINAN-YS-141N Datasheet
340Kb / 6P
   Surge Absorbers
logo
KOA Speer Electronics, ...
SA05CT52A301N KOA-SA05CT52A301N Datasheet
360Kb / 2P
   surge absorbers
logo
HuaXinAn Electronics CO...
GSE HUAXINAN-GSE Datasheet
144Kb / 2P
   Surge Absorbers
GS41 HUAXINAN-GS41 Datasheet
166Kb / 2P
   Surge Absorbers
GS37-141N HUAXINAN-GS37-141N_V01 Datasheet
318Kb / 6P
   Surge Absorbers
GS41-141N HUAXINAN-GS41-141N_V01 Datasheet
339Kb / 6P
   Surge Absorbers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com