công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMB-201M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

tên linh kiện SMB-201M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surge Absorbers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUAXINAN [HuaXinAn Electronics CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.huaandz.com
Logo HUAXINAN - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

SMB-201M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

  SMB-201M Datasheet HTML 1Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD SMB-201M Datasheet HTML 2Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ShenZhen HuaXinAn Electronics Co.,Ltd
Surge Absorbers
SMB Series
1000A
1 Application:
Fast Delivery Time
·For instantaneous over-voltage protection to ADSL,ISDN,MODEM,FAX,TEL,Power Supplies,Alarm systems.
·For instantaneous over-voltage protection to RS485,RS232 port, CATV,video transceiver.
·For instantaneous over-voltage protection to ammeter,water meter auto admin system, etc
2 Features
·Small capacitance and excellent insulation resistance(100MΩ min).
·Small size,No polarity.No dark effect.
·Low electrode capacitance(1pF max).
·Quick response for electrostatic,surge voltage and low limiting voltage.
·Stable for repeated discharge test conditions.
·Operating temperature: -40℃ ~ +85℃. Storage temperature: -40℃ ~ +125℃.
3 Electrical Characteristics
Part Number
DC Spark-Over Voltage Vs(V)
Nominal value (min-max)
Insulation Resistance
Capacitance
of
electrostatic
Surge current
capacity 8/20us
Surge Life
Test
Test voltage IR (MΩ)
1KHz-6V(PF)
SMB-141N
140V
(98V-182V)
DC100V
>1000MΩ
1PF(MAX)
1000A
8/20us
1000A
10times
SMB-181N
180V
(126V-234V)
SMB-201M
200V
(160V-240V)
SMB-251M
250V
(200V-300V)
SMB-301M
300V
(240V-360V)
SMB-401M
400V
(320V-480V)
SMB-471M
470V
400V-560V)
SMB-501M
500V
(400V-600V)
DC250V
>1000MΩ
SMD-901M
900V
(720V-1080V)
SMB-901M
900V
(720V-1080V)
4 Dimension(mm):
Model Series
SMB
Φ2.6±0.3
4.2±0.4
0.4±0.2
Φ2.7±0.3
0.5 Max
1
Revised:February 25,2014
www.huaandz.com


Số phần tương tự - SMB-201M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMB-201M SUNMATE-SMB-201M Datasheet
1Mb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS TUBE
logo
HuaXinAn Electronics CO...
SMB-201M HUAXINAN-SMB-201M Datasheet
294Kb / 5P
   SMB Series
More results

Mô tả tương tự - SMB-201M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HuaXinAn Electronics CO...
GSS HUAXINAN-GSS Datasheet
145Kb / 2P
   Surge Absorbers
JSE-141N-3167 HUAXINAN-JSE-141N-3167 Datasheet
599Kb / 6P
   Surge Absorbers
JSE-141N-2040 HUAXINAN-JSE-141N-2040 Datasheet
511Kb / 5P
   Surge Absorbers
YP-141N HUAXINAN-YP-141N Datasheet
318Kb / 6P
   Surge Absorbers
YS-141N HUAXINAN-YS-141N Datasheet
340Kb / 6P
   Surge Absorbers
logo
KOA Speer Electronics, ...
SA05CT52A301N KOA-SA05CT52A301N Datasheet
360Kb / 2P
   surge absorbers
logo
HuaXinAn Electronics CO...
GSE HUAXINAN-GSE Datasheet
144Kb / 2P
   Surge Absorbers
GS41 HUAXINAN-GS41 Datasheet
166Kb / 2P
   Surge Absorbers
GS37-141N HUAXINAN-GS37-141N_V01 Datasheet
318Kb / 6P
   Surge Absorbers
GS41-141N HUAXINAN-GS41-141N_V01 Datasheet
339Kb / 6P
   Surge Absorbers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com