công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJ15004 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện MJ15004
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

MJ15004 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Savantic, Inc.

  MJ15004 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. MJ15004 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. MJ15004 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
Silicon PNP Power Transistors
MJ15004
DESCRIPTION
·With TO-3 package
·Complement to type MJ15003
·Excellent safe operating area
APPLICATIONS
·For high power audio,disk head positioners
and other linear applications
PINNING(see Fig.2)
PIN
DESCRIPTION
1
Base
2
Emitter
3
Collector
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(TC=25 )
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-base voltage
Open emitter
-140
V
VCEO
Collector-emitter voltage
Open base
-140
V
VEBO
Emitter-base voltage
Open collector
-5
V
IC
Collector current
-20
A
IB
Base current
-5
A
IE
Emitter current
25
A
PD
Total power dissipation
TC=25
250
W
Tj
Junction temperature
200
Tstg
Storage temperature
-65~200
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal resistance junction to case
0.7
/W
Fig.1 simplified outline (TO-3) and symbol


Số phần tương tự - MJ15004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
MJ15004 MOSPEC-MJ15004 Datasheet
156Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(20A,140V,250W)
logo
Motorola, Inc
MJ15004 MOTOROLA-MJ15004 Datasheet
119Kb / 4P
   20 AMPERE POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 140 VOLTS 250 WATTS
logo
Wing Shing Computer Com...
MJ15004 WINGS-MJ15004 Datasheet
47Kb / 1P
   PNP PLANAR SILICON TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER DC TO DC CONVERTER)
logo
ON Semiconductor
MJ15004 ONSEMI-MJ15004 Datasheet
60Kb / 3P
   Complementary Silicon Power Transistors
September, 2013 ??Rev. 16
logo
Savantic, Inc.
MJ15004 SAVANTIC-MJ15004 Datasheet
111Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results

Mô tả tương tự - MJ15004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJ8504 MOTOROLA-MJ8504 Datasheet
416Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Texas Instruments
TIPL751 TI-TIPL751 Datasheet
224Kb / 7P
[Old version datasheet]   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Transys Electronics
TIPL765 TRSYS-TIPL765 Datasheet
805Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BU208 SIEMENS-BU208 Datasheet
100Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX80 SIEMENS-BUX80 Datasheet
117Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX84 SIEMENS-BUX84 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6676 BOCA-2N6676 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP47 ONSEMI-TIP47 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
2N5301 ONSEMI-2N5301 Datasheet
251Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
2N5655 ONSEMI-2N5655 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
April, 2002 ??Rev. 7
2N6338 ONSEMI-2N6338 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
May, 2001 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com