công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-3001Y bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện A-3001Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-3001Y bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-3001Y Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001Y Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001Y Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001Y Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001Y Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001Y Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001Y Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001Y Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001Y Datasheet HTML 11Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
3.00
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-3001Y
REV:A / 0
2) Similarly, when a jig is used to solder the Display to PC board, take care as much as possible to
avoid steering the PIN (See Fig.2).
3) Repositioning after soldering should be avoided as much as possible. If inevitable, be sure to
preserve the soldering conditions with irons stated above: select a best-suited method that
assures the least stress to the Display.
4) PIN cutting after soldering should be performed only after the Display temperature has returned
to normal temperature.
—LED MOUNTING METHOD
1) When mounting the Display by using a case, as shown Fig.3, ensure that the mounting holds on
the PC board match the pitch of the PIN correctly-tolerance of dimensions of the respective
components including the Display should be taken into account especially when designing the
case, PC board, etc. to prevent pitch misalignment between the PIN and board holes, the
diameter of the board holes should be slightly larger than the size of the PIN. Alternatively, the
shape of the holes should be made oval. (See Fig.3)
DRAWING NO. : DS-11-09-0080
DATE : 2009-04-02
Page : 7
Fig.3
Fig.2
Release
by
PARALIGHTDCC


Số phần tương tự - A-3001Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A-3001Y ETC1-A-3001Y Datasheet
76Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - A-3001Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-3001G PARALIGHT-C-3001G Datasheet
212Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-3001SR PARALIGHT-C-3001SR Datasheet
196Kb / 10P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001SR PARALIGHT-A-3001SR Datasheet
162Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001G PARALIGHT-A-3001G Datasheet
211Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-3001E PARALIGHT-C-3001E Datasheet
213Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001E PARALIGHT-A-3001E Datasheet
212Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-3001Y PARALIGHT-C-3001Y Datasheet
210Kb / 10P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001UB PARALIGHT-A-3001UB Datasheet
196Kb / 10P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYS-30011AX-00 FORYARD-FYS-30011AX-00 Datasheet
434Kb / 5P
   3.00 Inch (76.00mm) digit height Single Digit Display
FYS-30012AX-00 FORYARD-FYS-30012AX-00 Datasheet
821Kb / 5P
   3.00 Inch (76.50mm) digit height Single Digit Display
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com