công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-2301Y bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện A-2301Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-2301Y bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-2301Y Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301Y Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301Y Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301Y Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301Y Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301Y Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301Y Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301Y Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301Y Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
2.24
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-2301Y
REV:A / 0
2) Use Display with holder made of resin (Fig.4) to position the PIN.
—FORMED LEAD
1) The PIN should be bent at a point located at least 2mm away from the package. Bending should
be performed with base fixed means of a jig or pliers (Fig.5)
2) Forming PIN should be carried our prior to soldering and never during or after soldering.
3) Form the PIN of ensure alignment between the PIN and the hole on board, so that stress against
the Display is prevented. (Fig.6)
DRAWING NO. : DS-11-10-0032
DATE : 2010-05-19
Page : 7
Fig.5
Fig.6
Fig.4
Release
by
PARALIGHTDCC


Số phần tương tự - A-2301Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A-2301Y ETC-A-2301Y Datasheet
71Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - A-2301Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-2301UB-A PARALIGHT-C-2301UB-A Datasheet
197Kb / 10P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-2301SRD-A PARALIGHT-A-2301SRD-A Datasheet
198Kb / 10P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-2301Y PARALIGHT-C-2301Y Datasheet
208Kb / 11P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-2301UB PARALIGHT-A-2301UB Datasheet
198Kb / 10P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-2301E PARALIGHT-A-2301E Datasheet
202Kb / 10P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-2301G-A PARALIGHT-A-2301G-A Datasheet
200Kb / 10P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-2301E PARALIGHT-C-2301E Datasheet
213Kb / 11P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-2301G PARALIGHT-C-2301G Datasheet
210Kb / 11P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Everlight Electronics C...
ELS-2326SURWA-S530-A3 EVERLIGHT-ELS-2326SURWA-S530-A3 Datasheet
130Kb / 7P
   2.24" Single Digit Displays
ELS-2326USOWA EVERLIGHT-ELS-2326USOWA Datasheet
121Kb / 6P
   2.24 Single Digit Displays
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com