công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-2301E bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện A-2301E
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-2301E bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-2301E Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301E Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301E Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301E Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301E Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301E Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301E Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301E Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-2301E Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
2.24
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-2301E B/W
REV:A / 0
—LEAD STRENGTH
1) Bend strength
Do not bend the PIN more than twice. (Fig.7)
2) Tensile strength (@Room Temperature)
If the force is 1kg or less, there will be no problem. (Fig.8)
—HANDLING PRECAUTIONS
Although rigid against vibration, the Display may damaged or scratched if dropped. So take care
when handling.
—CHEMICAL RESISTANCE
1) Avoid exposure to chemicals as it may attack the Display surface and cause discoloration.
2) When washing is required, refer to the following table for the proper chemical to be used.
SOLVENT
ADAPTABILITY
Freon TE
Chlorothene
Isopropyl Alcohol
Thinner
Acetone
Trichloroethylene
⊙--Usable
╳--Do not use.
DRAWING NO. : DS-11-10-0105G
DATE : 2010-12-03
Page : 8
Fig.7
1Kg
ok!
Fig.8
Release
by
PARALIGHTDCC


Số phần tương tự - A-2301E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A-2301E ETC-A-2301E Datasheet
71Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - A-2301E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-2301UB-A PARALIGHT-C-2301UB-A Datasheet
197Kb / 10P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-2301SRD-A PARALIGHT-A-2301SRD-A Datasheet
198Kb / 10P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-2301Y PARALIGHT-C-2301Y Datasheet
208Kb / 11P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-2301UB PARALIGHT-A-2301UB Datasheet
198Kb / 10P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-2301G-A PARALIGHT-A-2301G-A Datasheet
200Kb / 10P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-2301E PARALIGHT-C-2301E Datasheet
213Kb / 11P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-2301G PARALIGHT-C-2301G Datasheet
210Kb / 11P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-2301Y PARALIGHT-A-2301Y Datasheet
196Kb / 10P
   2.24 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Everlight Electronics C...
ELS-2326SURWA-S530-A3 EVERLIGHT-ELS-2326SURWA-S530-A3 Datasheet
130Kb / 7P
   2.24" Single Digit Displays
ELS-2326USOWA EVERLIGHT-ELS-2326USOWA Datasheet
121Kb / 6P
   2.24 Single Digit Displays
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com