công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-1201UB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện A-1201UB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-1201UB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

  A-1201UB Datasheet HTML 1Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
1.2
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-1201UB B/W
REV:A / 0
PACKAGE DIMENSIONS
NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches)
2. Tolerance is
6 0.25(0.01") unless otherwise specified.
3. Pls. contact with us when your production need to be
operated under the Pb free process.
DRAWING NO. : DS-11-10-0021
DATE : 2010-04-12
Page : 2
×
Release
by
PARALIGHTDCC


Số phần tương tự - A-1201UB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A-1201E ETC-A-1201E Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1201G ETC-A-1201G Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1201G PARALIGHT-A-1201G Datasheet
286Kb / 12P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
List of Unclassifed Man...
A-1201H ETC-A-1201H Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1201SR ETC-A-1201SR Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - A-1201UB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1201Y PARALIGHT-A-1201Y Datasheet
208Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A1201SR PARALIGHT-A1201SR Datasheet
208Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201E PARALIGHT-C-1201E Datasheet
210Kb / 10P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201Y PARALIGHT-C-1201Y Datasheet
207Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201SR PARALIGHT-C-1201SR Datasheet
206Kb / 10P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1201G PARALIGHT-A-1201G Datasheet
286Kb / 12P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201G PARALIGHT-C-1201G Datasheet
209Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Inolux Corporation
HNTS120 INOLUX-HNTS120 Datasheet
1Mb / 17P
   1.2 Single Digit Numeric Display
logo
Kingbright Corporation
PSA12-11SRWA KINGBRIGHT-PSA12-11SRWA Datasheet
204Kb / 5P
   30.48mm(1.2 INCH) 16 SEGMENT SINGLE DIGIT ALPHANUMERIC NUMERIC DISPLAY
PSC12-11YWA KINGBRIGHT-PSC12-11YWA Datasheet
205Kb / 5P
   30.48mm(1.2 INCH) 16 SEGMENT SINGLE DIGIT ALPHANUMERIC NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com