công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-1201UB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện A-1201UB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-1201UB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-1201UB Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1201UB Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
1.2
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-1201UB B/W
REV:A / 0
—LEAD STRENGTH
1) Bend strength
Do not bend the PIN more than twice. (Fig.7)
2) Tensile strength (@Room Temperature)
If the force is 1kg or less, there will be no problem. (Fig.8)
—HANDLING PRECAUTIONS
Although rigid against vibration, the Display may damaged or scratched if dropped. So take care
when handling.
—CHEMICAL RESISTANCE
1) Avoid exposure to chemicals as it may attack the Display surface and cause discoloration.
2) When washing is required, refer to the following table for the proper chemical to be used.
SOLVENT
ADAPTABILITY
Freon TE
Chlorothene
Isopropyl Alcohol
Thinner
Acetone
Trichloroethylene
⊙--Usable
╳--Do not use.
DRAWING NO. : DS-11-10-0021
DATE : 2010-04-12
Page : 8
Fig.7
1Kg
ok!
Fig.8
Release
by
PARALIGHTDCC


Số phần tương tự - A-1201UB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A-1201E ETC-A-1201E Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1201G ETC-A-1201G Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1201G PARALIGHT-A-1201G Datasheet
286Kb / 12P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
List of Unclassifed Man...
A-1201H ETC-A-1201H Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1201SR ETC-A-1201SR Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - A-1201UB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1201Y PARALIGHT-A-1201Y Datasheet
208Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A1201SR PARALIGHT-A1201SR Datasheet
208Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201E PARALIGHT-C-1201E Datasheet
210Kb / 10P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201Y PARALIGHT-C-1201Y Datasheet
207Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201SR PARALIGHT-C-1201SR Datasheet
206Kb / 10P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1201G PARALIGHT-A-1201G Datasheet
286Kb / 12P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1201G PARALIGHT-C-1201G Datasheet
209Kb / 11P
   1.2 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Inolux Corporation
HNTS120 INOLUX-HNTS120 Datasheet
1Mb / 17P
   1.2 Single Digit Numeric Display
logo
Kingbright Corporation
PSA12-11SRWA KINGBRIGHT-PSA12-11SRWA Datasheet
204Kb / 5P
   30.48mm(1.2 INCH) 16 SEGMENT SINGLE DIGIT ALPHANUMERIC NUMERIC DISPLAY
PSC12-11YWA KINGBRIGHT-PSC12-11YWA Datasheet
205Kb / 5P
   30.48mm(1.2 INCH) 16 SEGMENT SINGLE DIGIT ALPHANUMERIC NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com