công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-1061E-AH bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện A-1061E-AH
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-1061E-AH bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-1061E-AH Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061E-AH Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061E-AH Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061E-AH Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061E-AH Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061E-AH Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061E-AH Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061E-AH Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061E-AH Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
1.0
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-1061E-AH+T GW
REV:A / 1
2) Use Display with holder made of resin (Fig.4) to position the PIN.
—FORMED LEAD
1) The PIN should be bent at a point located at least 2mm away from the package. Bending should
be performed with base fixed means of a jig or pliers (Fig.5)
2) Forming PIN should be carried our prior to soldering and never during or after soldering.
3) Form the PIN to ensure alignment between the PIN and the hole on board, so that stress against
the Display is prevented. (Fig.6)
DRAWING NO. : DS-11-07-0221
DATE : 2008-01-17
Page : 7
Fig.5
Fig.6
Fig.4
Release
by
PARALIGHTDCC


Số phần tương tự - A-1061E-AH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1061SR PARALIGHT-A-1061SR Datasheet
193Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - A-1061E-AH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-1021SR PARALIGHT-C-1021SR Datasheet
207Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1061SR PARALIGHT-A-1061SR Datasheet
193Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSS-1014M9 CHINASEMI-CSS-1014M9 Datasheet
191Kb / 6P
   1.0 Inch Single Digit Display
CSS-1018B7 CHINASEMI-CSS-1018B7 Datasheet
186Kb / 6P
   1.0 Inch Single Digit Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1021SR PARALIGHT-A-1021SR Datasheet
149Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1021E-A PARALIGHT-A-1021E-A Datasheet
206Kb / 11P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSS-1014T9 CHINASEMI-CSS-1014T9 Datasheet
192Kb / 6P
   1.0 Inch Single Digit Display
CSS-1018V9 CHINASEMI-CSS-1018V9 Datasheet
187Kb / 6P
   1.0 Inch Single Digit Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-1021E PARALIGHT-C-1021E Datasheet
198Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSS-1014G CHINASEMI-CSS-1014G Datasheet
191Kb / 6P
   1.0 Inch Single Digit Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1021G-A PARALIGHT-A-1021G-A Datasheet
207Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com