công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-402Y bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện A-402Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-402Y bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-402Y Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-402Y Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-402Y Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-402Y Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-402Y Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-402Y Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-402Y Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-402Y Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-402Y Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
0.4
INCH
DUAL
DIGITS
DISPLAY
A-402Y
REV:A / 0
—SOLDERING
METHOD
SOLDERING CONDITIONS
REMARK
DIP
SOLDERING
Bath temperature: 260 max
Immersion time: within 5 sec
Solder no closer than 2mm from
the base of the package
— Using soldering flux,
” RESIN FLUX”
is recommended.
SOLDERING
IRON
Soldering iron: 30W or smaller
Temperature at tip of iron: 260
or lower
Soldering time: within 5 sec.
— During soldering, take care not to
press the tip of iron against the
PIN.
(To prevent heat from being
transferred directly to the PIN.)
1) When soldering the PIN of Display in a jig that the package is fixed with a panel (See fIg.1), be
careful not to stress the PIN with iron tip. When soldering Display in a condition that the package
is fixed with a panel, be careful not to cling and stress the surface of Display on the panel to avoid
damaging the Display.
Regarding solution in the tinning oven for product-tinning, compound sub-solution made of tin &
copper and silver is proposed with the temperature of Celsius 260. The proportion of the
alloyed solution is tin 95.5: copper 3.5: silver 0.5 by percentage. The time of tinning is constantly
3 seconds.
DRAWING NO. : DS-12-09-0008
DATE : 2009-04-03
Page : 6
Fig.1
Release
by
PARALIGHTDCC


Số phần tương tự - A-402Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A-402Y ETC-A-402Y Datasheet
107Kb / 1P
   DUAL DIGITS DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - A-402Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-402G PARALIGHT-A-402G Datasheet
215Kb / 10P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-402G-10 PARALIGHT-A-402G-10 Datasheet
201Kb / 10P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-402UB-A PARALIGHT-A-402UB-A Datasheet
195Kb / 10P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSD-424G CHINASEMI-CSD-424G Datasheet
173Kb / 5P
   0.4 Inch Dual Digits Display
CSD-424T9 CHINASEMI-CSD-424T9 Datasheet
176Kb / 5P
   0.4 Inch Dual Digits Display
CSD-424V9 CHINASEMI-CSD-424V9 Datasheet
172Kb / 5P
   0.4 Inch Dual Digits Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-402G PARALIGHT-C-402G Datasheet
209Kb / 11P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-402SR PARALIGHT-C-402SR Datasheet
208Kb / 11P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-402UB-10 PARALIGHT-C-402UB-10 Datasheet
197Kb / 10P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-402Y PARALIGHT-C-402Y Datasheet
208Kb / 11P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com