công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-392Y bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện A-392Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-392Y bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-392Y Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
0.39
INCH
DUAL
DIGITS
DISPLAY
A-392Y
REV:A / 2
4) User shall not reverse engineer by disassembling or analysis of the Display without having prior
written consent from PARA. When defective Display are found, the User shall inform PARA
directly before disassembling or analysis.
5) The formal specifications must be exchanged and signed by both parties before large volume
purchase begins.
6) The appearance and specifications of the product may be modified for improvement without
notice.
DRAWING NO. : DS-12-04-0092
DATE : 2013-04-10
Page : 10
Release
by
PARALIGHTDCC


Số phần tương tự - A-392Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A-392Y ETC-A-392Y Datasheet
107Kb / 1P
   DUAL DIGITS DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - A-392Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-392SR-L24 PARALIGHT-A-392SR-L24 Datasheet
198Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-392E PARALIGHT-C-392E Datasheet
200Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-392G PARALIGHT-C-392G Datasheet
198Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-392E-L165-EP-A PARALIGHT-A-392E-L165-EP-A Datasheet
213Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-392G PARALIGHT-A-392G Datasheet
198Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-392SR-EP-A PARALIGHT-C-392SR-EP-A Datasheet
203Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYT-3931AX-00 FORYARD-FYT-3931AX-00 Datasheet
475Kb / 5P
   0.39 Inch (10.00mm) digit height Three Digits Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-362G-L60 PARALIGHT-A-362G-L60 Datasheet
197Kb / 10P
   0.36 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-402G PARALIGHT-A-402G Datasheet
215Kb / 10P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-402G-10 PARALIGHT-A-402G-10 Datasheet
201Kb / 10P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com