công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-302G bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện A-302G
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.3 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-302G bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-302G Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
0.3
INCH
DUAL
DIGITS
DISPLAY
A-302G B/W
REV:A / 0
—LEAD STRENGTH
1) Bend strength
Do not bend the PIN more than twice. (Fig.7)
2) Tensile strength (@Room Temperature)
If the force is 1kg or less, there will be no problem. (Fig.8)
—HANDLING PRECAUTIONS
Although rigid against vibration, the Display may damaged or scratched if dropped. So take care
when handling.
—CHEMICAL RESISTANCE
1) Avoid exposure to chemicals as it may attack the Display surface and cause discoloration.
2) When washing is required, refer to the following table for the proper chemical to be used.
SOLVENT
ADAPTABILITY
Freon TE
Chlorothene
Isopropyl Alcohol
Thinner
Acetone
Trichloroethylene
⊙--Usable
╳--Do not use.
DRAWING NO. : DS-12-08-0069
DATE : 2008-11-12
Page : 8
Fig.7
1Kg
ok!
Fig.8
Release
by
PARALIGHTDCC


Số phần tương tự - A-302G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A-302G ETC1-A-302G Datasheet
109Kb / 1P
   DUAL DIGITS DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - A-302G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-302E PARALIGHT-A-302E Datasheet
201Kb / 10P
   0.3 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-302SR PARALIGHT-A-302SR Datasheet
195Kb / 10P
   0.3 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-302E-A PARALIGHT-C-302E-A Datasheet
203Kb / 10P
   0.3 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSD-322G CHINASEMI-CSD-322G Datasheet
172Kb / 5P
   0.3 Inch Dual Digits Display
CSD-322T9 CHINASEMI-CSD-322T9 Datasheet
176Kb / 5P
   0.3 Inch Dual Digits Display
CSD-322V9 CHINASEMI-CSD-322V9 Datasheet
171Kb / 5P
   0.3 Inch Dual Digits Display
CSD-322S CHINASEMI-CSD-322S Datasheet
175Kb / 6P
   0.3 Inch Dual Digits Display
CSD-322B7 CHINASEMI-CSD-322B7 Datasheet
170Kb / 5P
   0.3 Inch Dual Digits Display
CSD-322M9 CHINASEMI-CSD-322M9 Datasheet
191Kb / 6P
   0.3 Inch Dual Digits Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C302SR-NW PARALIGHT-C302SR-NW Datasheet
195Kb / 10P
   0.3 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com