công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAQW612S bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KAQW612S
Giải thích chi tiết về linh kiện  8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KAQW612S bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - COSMO Electronics Corporation

Back Button KAQW612S Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612S Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612S Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612S Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612S Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612S Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612S Datasheet HTML 10Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612S Datasheet HTML 11Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612S Datasheet HTML 12Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69M22001.1
- 11 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
KAQW612 Series
8PIN 60V N.O.+N.C. TYPE
SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
 8-pin SOP Carrier Tape & Reel
4.0
2.0
8.30
12.00
0.30
2.4
TOLERANCE
±0.2mm
Unit
mm
TL
TR
Direction of feed from reel
Direction of feed from reel
1.5
16.4
2.0


Số phần tương tự - KAQW612S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQW612STL COSMO-KAQW612STL Datasheet
271Kb / 12P
   8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW612STR COSMO-KAQW612STR Datasheet
271Kb / 12P
   8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results

Mô tả tương tự - KAQW612S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQW612 COSMO-KAQW612_15 Datasheet
271Kb / 12P
   8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW614 COSMO-KAQW614_15 Datasheet
257Kb / 12P
   8PIN 400V N.O. N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW412 COSMO-KAQW412_15 Datasheet
276Kb / 12P
   8PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW412 COSMO-KAQW412 Datasheet
632Kb / 12P
   8PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW212 COSMO-KAQW212_15 Datasheet
250Kb / 12P
   8PIN 60V N.O. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW414 COSMO-KAQW414_15 Datasheet
247Kb / 12P
   8PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW210 COSMO-KAQW210_15 Datasheet
248Kb / 12P
   8PIN 350V N.O. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW213 COSMO-KAQW213 Datasheet
480Kb / 12P
   8PIN 250V N.O. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW216 COSMO-KAQW216 Datasheet
467Kb / 12P
   8PIN 600V N.O. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW217 COSMO-KAQW217_15 Datasheet
249Kb / 12P
   8PIN 200V N.O. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com