công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYT78-TR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BYT78-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tape and Reel Standards
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BYT78-TR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  BYT78-TR Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BYT78-TR Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BYT78-TR Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Document Number: 84068
For technical questions, contact: Diodes-SSP@vishay.com
www.vishay.com
Rev. 1.9, 05-Nov-08
1
Tape and Reel Standards
Tape and Reel Standards
Vishay Semiconductors
Fig. 1
PACKAGE
AVAILABLE PACKAGING
10" TAPE AND REEL
13" TAPE AND REEL
AMMO PACK # 1
AMMO PACK # 2
QUANTITY/REEL
QUANTITY/REEL
QUANTITY/BOX
QUANTITY/BOX
SOD57
5000
5000
SOD64
2500
2500
TAPING SPECIFICATIONS SOD57 AND SOD64
DESCRIPTION
SYMBOL
SPECIFICATION (mm)
Component pitch
A
5.0 ± 0.5
Inside tape spacing
B
52 + 2 mm - 1 mm
Lead to lead eccentricity
ID1-D2l
1.4 max.
Lead extension
K
0
Lead bending
M
1.2 max.
Cumulative pitch
P
2 per 10 pitch
Exposed adhesive
S
0.8 max.
Tape width
T
6.0 ± 0.4
Tape leader
Beginning and end of reel or ammo pack
300 min.
Empty spaces
Consecutive missing components not allowed
< 0.1 %
Polarity marking
All polarized components shall be oriented in the same direction.
The cathode tape shall be colored, and anode tape shall be white or light beige
D1
D2
A
P
M
K
S
T
B
W
|D1 -D 2| = 1.4 (0.055) max.
0.8 (0.031) max.
0.8
(0.031)
max.
Dimensions A, M, K, P, S and T apply to both sides
6.0 ± 0.4
(0.236 ± 0.0157)
15802


Số phần tương tự - BYT78-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYT78 VISHAY-BYT78 Datasheet
43Kb / 4P
   Fast Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 3, 07-Dec-99
BYT78 VISHAY-BYT78 Datasheet
104Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 30-Jul-10
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYT78 LUGUANG-BYT78 Datasheet
173Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
BYT78 VISHAY-BYT78 Datasheet
125Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - BYT78-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
84068 VISHAY-84068 Datasheet
374Kb / 5P
   Tape and Reel Standards
Rev. 7, 07-Jan-03
logo
Anaren Microwave
1D1304-3 ANAREN-1D1304-3 Datasheet
343Kb / 2P
   Tape And Reel
X3DC07P1S ANAREN-X3DC07P1S Datasheet
455Kb / 6P
   Tape and Reel
X3DC21P1S ANAREN-X3DC21P1S Datasheet
467Kb / 6P
   Tape and Reel
logo
Analog Devices
ADR3430ARJZ AD-ADR3430ARJZ Datasheet
395Kb / 6P
   Tape and Reel Packaging
logo
Texas Instruments
TPS51610IRHBR TI1-TPS51610IRHBR Datasheet
905Kb / 13P
[Old version datasheet]   TAPE AND REEL INFORMATION
logo
Analog Devices
ADR3450ARJZ AD-ADR3450ARJZ Datasheet
395Kb / 6P
   Tape and Reel Packaging
logo
Connor-Winfield Corpora...
DV75D CONNOR-WINFIELD-DV75D Datasheet
426Kb / 2P
   Tape and Reel Packaging
logo
STMicroelectronics
STR2550 STMICROELECTRONICS-STR2550 Datasheet
535Kb / 10P
   Tape and reel packaging
May 2014 Rev 5
logo
Frontier Electronics.
100505 FRONTIER-100505 Datasheet
121Kb / 5P
   Tape and Reel Specifications
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com