công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STX0560 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STX0560
Giải thích chi tiết về linh kiện  High voltage fast-switching NPN power transistor
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STX0560 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STX0560 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STX0560 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STX0560 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STX0560 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STX0560 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STX0560 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STX0560 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STX0560 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STX0560 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
STX0560
Electrical characteristics
Doc ID 18336 Rev 3
7/13
2.2
Test circuits
Figure 15.
Resistive load switching test circuit
1.
Fast electronic switch
2.
Non-inductive resistor
Figure 16.
Inductive load switching test circuit
1.
Fast electronic switch
2.
Non-inductive resistor
3.
Fast recovery rectifier


Số phần tương tự - STX0560

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPLINK Communications I...
STX OPLINK-STX Datasheet
367Kb / 9P
   SONET/SDH Transmitters & Receivers
logo
Kycon, Inc.
STX-2000-3N KYCON-STX-2000-3N Datasheet
396Kb / 1P
   2.5mm Audio Jack
STX-2500-3NTR KYCON-STX-2500-3NTR Datasheet
378Kb / 1P
   Surface Mount 2.5mm Audio Jack
STX-25406 KYCON-STX-25406 Datasheet
628Kb / 1P
   Surface Mount 2.5mm Audio Jack
STX-25406-4N-TR KYCON-STX-25406-4N-TR Datasheet
628Kb / 1P
   Surface Mount 2.5mm Audio Jack
More results

Mô tả tương tự - STX0560

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BUL312FP STMICROELECTRONICS-BUL312FP Datasheet
149Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
BUL742 STMICROELECTRONICS-BUL742 Datasheet
112Kb / 5P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
BULB39D STMICROELECTRONICS-BULB39D Datasheet
191Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
August 2001
SGSIF464 STMICROELECTRONICS-SGSIF464 Datasheet
88Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
STD83003 STMICROELECTRONICS-STD83003 Datasheet
299Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
ST2001HI STMICROELECTRONICS-ST2001HI Datasheet
67Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
ST83003 STMICROELECTRONICS-ST83003 Datasheet
258Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
October 2002
BUL128 STMICROELECTRONICS-BUL128 Datasheet
79Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
BUL138 STMICROELECTRONICS-BUL138 Datasheet
69Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
BUL213 STMICROELECTRONICS-BUL213 Datasheet
71Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
BUL39D STMICROELECTRONICS-BUL39D Datasheet
185Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com