công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGFL6NC60DI bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGFL6NC60DI
Giải thích chi tiết về linh kiện  6 A, 600 V hyper fast IGBT
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGFL6NC60DI bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STGFL6NC60DI Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGFL6NC60DI Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGFL6NC60DI Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGFL6NC60DI Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGFL6NC60DI Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGFL6NC60DI Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGFL6NC60DI Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGFL6NC60DI Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGFL6NC60DI Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
Electrical characteristics
STGBL6NC60DI, STGDL6NC60DI, STGPL6NC60DI, STGFL6NC60DI
8/18
Doc ID 15536 Rev 2
Figure 14.
RBSOA
Figure 15.
Forward voltage drop versus
forward current
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
012
3
45
I(A)
FM
V(V)
FM
T =25°C
(maximum values)
j
T =125°C
(maximum values)
j
T =125°C
(typical values)
j


Số phần tương tự - STGFL6NC60DI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGFL6NC60D STMICROELECTRONICS-STGFL6NC60D Datasheet
491Kb / 19P
   N-channel 600V - 6A - DPAK / D2PAK / TO-220 / TO-220FP Hyper fast IGBT
STGFL6NC60D STMICROELECTRONICS-STGFL6NC60D Datasheet
523Kb / 19P
   600 V - 6 A hyper fast IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGFL6NC60DI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGBL6NC60D STMICROELECTRONICS-STGBL6NC60D_08 Datasheet
523Kb / 19P
   600 V - 6 A hyper fast IGBT
STGB19NC60S STMICROELECTRONICS-STGB19NC60S Datasheet
423Kb / 15P
   20 A, 600 V fast IGBT
November 2010 Rev 5
STGD10NC60SD STMICROELECTRONICS-STGD10NC60SD Datasheet
1Mb / 16P
   10 A, 600 V fast IGBT
June 2010 Rev 2
STGD10NC60S STMICROELECTRONICS-STGD10NC60S Datasheet
1Mb / 18P
   10 A, 600 V fast IGBT
December 2010 Rev 2
STGP30NC60S STMICROELECTRONICS-STGP30NC60S Datasheet
497Kb / 15P
   30 A, 600 V, fast IGBT
November 2010 Rev 5
STGW35NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW35NC60WD Datasheet
554Kb / 14P
   40 A, 600 V ultra fast IGBT
November 2008 Rev 2
STGW40NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW40NC60WD_08 Datasheet
377Kb / 14P
   40 A - 600 V - ultra fast IGBT
STGB20NC60V STMICROELECTRONICS-STGB20NC60V Datasheet
407Kb / 16P
   30 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60H STMICROELECTRONICS-STGB19NC60H Datasheet
663Kb / 15P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
September 2009 Rev 4
STGD3HF60WD STMICROELECTRONICS-STGD3HF60WD Datasheet
228Kb / 10P
   3 A, 600 V ultra fast IGBT
October 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com