công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-4532CD647XFA-A75 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Elpida Memory

tên linh kiện MC-4532CD647XFA-A75
Giải thích chi tiết về linh kiện  32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-4532CD647XFA-A75 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Elpida Memory

Back Button MC-4532CD647XFA-A75 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-4532CD647XFA-A75 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-4532CD647XFA-A75 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4532CD647XFA-A75 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4532CD647XFA-A75 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4532CD647XFA-A75 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4532CD647XFA-A75 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory MC-4532CD647XFA-A75 Datasheet HTML 10Page - Elpida Memory MC-4532CD647XFA-A75 Datasheet HTML 11Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
7
MC-4532CD647XFA
Data Sheet E0230N20 (Ver. 2.0)
AC Characteristics (Recommended Operating Conditions Unless Otherwise Noted)
Test Conditions
Parameter
Value
Unit
AC high level input voltage / low level input voltage
2.4 / 0.4
V
Input timing measurement reference level
1.4
V
Transition time (Input rise and fall time)
1
ns
Output timing measurement reference level
1.4
V
tCK
tCH
tCL
2.4 V
1.4 V
0.4 V
CLK
2.4 V
1.4 V
0.4 V
Input
tSETUP
tHOLD
Output
tAC
tOH


Số phần tương tự - MC-4532CD647XFA-A75

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647XF-A75 ELPIDA-MC-4532CD647XF-A75 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

Mô tả tương tự - MC-4532CD647XFA-A75

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-4532CD646 NEC-MC-4532CD646 Datasheet
148Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647 ELPIDA-MC-4532CD647 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 ELPIDA-MC-4532CD646 Datasheet
170Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CD647 NEC-MC-4532CD647 Datasheet
207Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-45V32AD642 ELPIDA-MC-45V32AD642 Datasheet
162Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC727 NEC-MC-4532CC727 Datasheet
220Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC727 ELPIDA-MC-4532CC727 Datasheet
172Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CC727XFA ELPIDA-MC-4532CC727XFA Datasheet
174Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC726 NEC-MC-4532CC726 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC726 ELPIDA-MC-4532CC726 Datasheet
174Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com