công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K1010TE bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện K1010TE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Input Current TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

K1010TE bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - COSMO Electronics Corporation

Back Button K1010TE Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation K1010TE Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation K1010TE Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation K1010TE Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation K1010TE Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation K1010TE Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation K1010TE Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation K1010TE Datasheet HTML 10Page - COSMO  Electronics Corporation K1010TE Datasheet HTML 11Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69P00003.1
- 8 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
K1010 T Series
LOW INPUT CURRENT
PHOTOCOUPLER
Numbering System
K1010 X T Y (Z)
Notes:
K1010 = Part No.
X = Lead form option (1,3,4,6)
Y = CTR rank option (A , E)
Z = Tape and reel option (TLD,TRU)
Option
Description
Packing quantity
4 (TLD)
surface mount type package + TLD tape & reel option
2000 units per reel
4 (TRU)
surface mount type package + TRU tape & reel option
2000 units per reel
6 (TLD)
long creepage distance for surface mount type package +
TLD tape & reel option
2000 units per reel
6 (TRU)
long creepage distance for surface mount type package +
TRU tape & reel option
2000 units per reel
Recommended Pad Layout for Surface Mount Lead Form
Unit : mm
2.Long creepage distance
for surface mount type.
4 pin SMD
4 pin L
1.Surface mount type.


Số phần tương tự - K1010TE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
K1010T COSMO-K1010T_16 Datasheet
223Kb / 11P
   LOW INPUT CURRENT PHOTOCOUPLER
More results

Mô tả tương tự - K1010TE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
PS9309L CEL-PS9309L Datasheet
1Mb / 10P
   Low Input Current TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
logo
Renesas Technology Corp
PS9309L RENESAS-PS9309L_15 Datasheet
516Kb / 18P
   LOW IF TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
PS9309L RENESAS-PS9309L Datasheet
273Kb / 14P
   LOW IF TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
logo
California Eastern Labs
PS9303L CEL-PS9303L Datasheet
987Kb / 16P
   1 Mbps TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
logo
Renesas Technology Corp
PS9009 RENESAS-PS9009 Datasheet
859Kb / 16P
   LOW IF TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER, 5-PIN SSOP (LSO5) PHOTOCOUPLER
RV1S9209A RENESAS-RV1S9209A Datasheet
5Mb / 16P
   LOW FORWARD-CURRENT(IF) TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER,
Mar 29,2021
PS9303L RENESAS-PS9303L_15 Datasheet
266Kb / 18P
   1 Mbps TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER
logo
California Eastern Labs
PS9715 CEL-PS9715 Datasheet
64Kb / 6P
   HIGH CMR, 10 Mbps TOTEM POLE OUTPUT TYPE 5-PIN SOP PHOTOCOUPLER
logo
NEC
PS9715 NEC-PS9715 Datasheet
62Kb / 6P
   HIGH CMR, 10 Mbps TOTEM POLE OUTPUT TYPE 5-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PS9115 NEC-PS9115 Datasheet
251Kb / 12P
   HIGH CMR, 10 Mbps TOTEM POLE OUTPUT TYPE 5-PIN SOP PHOTOCOUPLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com