công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-301GB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện A-301GB
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-301GB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-301GB Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-301GB Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
0.3
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-301G B/W
REV:A / 0
—LEAD STRENGTH
1) Bend strength
Do not bend the PIN more than twice. (Fig.7)
2) Tensile strength (@Room Temperature)
If the force is 1kg or less, there will be no problem. (Fig.8)
—HANDLING PRECAUTIONS
Although rigid against vibration, the Display may damaged or scratched if dropped. So take care
when handling.
—CHEMICAL RESISTANCE
1) Avoid exposure to chemicals as it may attack the Display surface and cause discoloration.
2) When washing is required, refer to the following table for the proper chemical to be used.
SOLVENT
ADAPTABILITY
Freon TE
Chlorothene
Isopropyl Alcohol
Thinner
Acetone
Trichloroethylene
⊙--Usable
╳--Do not use.
DRAWING NO. : DS-11-07-0094
DATE : 2007-05-24
Page : 10
Fig.7
1Kg
ok!
Fig.8


Số phần tương tự - A-301GB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A-301G-11 ETC-A-301G-11 Datasheet
95Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - A-301GB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-311SR-PSN-A PARALIGHT-C-311SR-PSN-A Datasheet
193Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSD-322A9 CHINASEMI-CSD-322A9 Datasheet
175Kb / 5P
   0.3 Inch Single Digit Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-311Y PARALIGHT-C-311Y Datasheet
207Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-311Y-A PARALIGHT-A-311Y-A Datasheet
209Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-301E PARALIGHT-A-301E Datasheet
202Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-301E-11-A PARALIGHT-A-301E-11-A Datasheet
199Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-301SR-11 PARALIGHT-A-301SR-11 Datasheet
192Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-311E-A PARALIGHT-C-311E-A Datasheet
183Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-311G PARALIGHT-C-311G Datasheet
208Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-301Y-11 PARALIGHT-C-301Y-11 Datasheet
217Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com