công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HEDS-9731J54 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HEDS-9731J54
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HEDS-9731J54 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  HEDS-9731J54 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDS-9731J54 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDS-9731J54 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDS-9731J54 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDS-9731J54 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDS-9731J54 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Wave Soldering Profile
Parameter
Min.
Max.
Nominal values
Units
A
Solder Pot Temperature
NA
260
250 - 260
° C
B
Preheat Zone Temperature
85
120
100 - 120
° C
C
Dip in Time
5
7
5
sec
D
Solder Pot Zone (PCB Top)
NA
NA
NA
° C
E
Solder Pot Zone (Encoder Lead)
200
NA
≥ 200
° C
120° C/20 sec MAX.
COOL
DOWN
FLOW
260°C
X-AXIS
7 sec MAX.
For product information and a complete list of distributors, please go to our web site:
www.avagotech.com
Avago, Avago Technologies, and the A logo are trademarks of Avago Technologies in the United States and other countries.
Data subject to change. Copyright © 2005-2009 Avago Technologies. All rights reserved. Obsoletes 5989-0837EN
AV02-1057EN - January 5, 2010


Số phần tương tự - HEDS-9731J54

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS-9731 HP-HEDS-9731 Datasheet
430Kb / 11P
   2 CHANNEL ENCODER MODULE
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-9731 AVAGO-HEDS-9731 Datasheet
213Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
HEDS-9731 AVAGO-HEDS-9731 Datasheet
119Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
HEDS-9731 AVAGO-HEDS-9731 Datasheet
119Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
HEDS-9731-154 AVAGO-HEDS-9731-154 Datasheet
119Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
More results

Mô tả tương tự - HEDS-9731J54

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-9730-350 AVAGO-HEDS-9730-350 Datasheet
119Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
HEDS-9730 AVAGO-HEDS-9730 Datasheet
213Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
HEDS-9731-154 AVAGO-HEDS-9731-154 Datasheet
119Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
HEDS-970X AVAGO-HEDS-970X Datasheet
279Kb / 10P
   Digital Output Small Optical Encoder Modules
HEDS-973X AVAGO-HEDS-973X Datasheet
634Kb / 11P
   Small Optical Encoder Modules
HEDS-978X AVAGO-HEDS-978X Datasheet
551Kb / 7P
   Small Optical Encoder Modules
AEDS-965X AVAGO-AEDS-965X Datasheet
157Kb / 8P
   Small Optical Encoder Modules 150 and 180 LPI Digital Output
AEDS-9640-210 AVAGO-AEDS-9640-210 Datasheet
137Kb / 10P
   Small Optical Encoder Modules 150, 300, and 360 LPI Digital Output
AEDS-964X AVAGO-AEDS-964X Datasheet
172Kb / 10P
   Small Optical Encoder Modules 150, 300, and 360 LPI Digital Output
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS-9710 HP-HEDS-9710 Datasheet
248Kb / 8P
   200 lpi Analog Output Small Optical Encoder Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com