công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF6N90C bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF6N90C
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 6.0 A, 2.3
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF6N90C bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FQPF6N90C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N90C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N90C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N90C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N90C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N90C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N90C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N90C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N90C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Figure 12. Gate Charge Test Circuit & Waveform
Figure 13. Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Figure 14. Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t on
t off
t
d(off)
tf
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t on
t off
t
d(off)
tf
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
EAS =L IAS2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
I D
t p
EAS =L IAS2
----
2
1
EAS =L IAS2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
LL
I D
I D
t p
VGS
VGS
IG = const.
©2006 Fairchild Semiconductor Corporation
FQP6N90C / FQPF6N90C Rev. C1
www.fairchildsemi.com
6


Số phần tương tự - FQPF6N90C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N90C FAIRCHILD-FQPF6N90C Datasheet
860Kb / 10P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF6N90C ISC-FQPF6N90C Datasheet
346Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FQPF6N90C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5N90TM FAIRCHILD-FQB5N90TM Datasheet
785Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 5.4 A, 2.3 廓
FQA8N90C-F109 FAIRCHILD-FQA8N90C-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 8 A, 1.9 廓
FQD2N90TF FAIRCHILD-FQD2N90TF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 1.7 A, 7.2 廓
FQA11N90F109 FAIRCHILD-FQA11N90F109 Datasheet
460Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 11.4 A, 960 m廓
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQI5N60CTU FAIRCHILD-FQI5N60CTU Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 4.5 A, 2.5 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
logo
ON Semiconductor
FQD2N60C ONSEMI-FQD2N60C Datasheet
979Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.9 A, 4.7 廓
October-2017,Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60CTM FAIRCHILD-FQD1N60CTM Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com