công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD17N08LTM bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD17N08LTM
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET짰 MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m廓
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD17N08LTM bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD17N08LTM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08LTM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08LTM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08LTM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08LTM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08LTM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08LTM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08LTM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD17N08L Rev. C1
www.fairchildsemi.com
4
Typical Characteristics (Continued)
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
1
-
10
0
10
1
10
-1
10
0
N o te s :
1 . Z
θ JC( t ) = 3. 13 ℃ / W
M ax .
2 . D u ty F a c to r , D = t
1 /t 2
3 . T
JM - T C = P DM * Z θ JC(t )
s in gle puls e
D= 0 .5
0.02
0.2
0.05
0.1
0.0 1
25
50
75
100
125
150
0
3
6
9
12
15
T
C, Case Temperature [℃]
10
0
10
1
10
2
10
-1
10
0
10
1
10
2
DC
10 ms
1 ms
100 μs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
Notes :
1. T
C = 25
oC
2. T
J = 150
oC
3. Single Pulse
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Notes :
1. V
GS = 10 V
2. I
D = 6.45 A
T
J, Junction Temperature [
oC]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Notes :
1. V
GS = 0 V
2. I
D = 250 μ A
T
J, Junction Temperature [
oC]
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
vs. Temperature
Figure 8. On-Resistance Variation
vs. Temperature
t
1 , S q uar e W av e P ul s e D ur at i on [ s ec ]
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
t1
PDM
t2


Số phần tương tự - FQD17N08LTM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD17N08LTF FAIRCHILD-FQD17N08LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m
More results

Mô tả tương tự - FQD17N08LTM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD17N08LTF FAIRCHILD-FQD17N08LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m
FQD17P06TF FAIRCHILD-FQD17P06TF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 100 V, 15.6 A, 100 m廓
FQD19N10LTM FAIRCHILD-FQD19N10LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 100 V, 15.6 A, 100 m廓
logo
NXP Semiconductors
PSMN013-80YS NXP-PSMN013-80YS Datasheet
229Kb / 13P
   N-channel LFPAK 80 V 12.9 m廓 standard level MOSFET
Rev. 01-25 June 2009
logo
Fairchild Semiconductor
FQB11N40CTM FAIRCHILD-FQB11N40CTM Datasheet
977Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQU8P10TU FAIRCHILD-FQU8P10TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -6.6 A, 530 m廓
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
FQD10N20LTM FAIRCHILD-FQD10N20LTM Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m廓
FQB19N20LTM FAIRCHILD-FQB19N20LTM Datasheet
868Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 21 A, 140 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com