công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N010-0551-T742 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fujitsu Component Limited.

tên linh kiện N010-0551-T742
Giải thích chi tiết về linh kiện  Resistive Touch Panel Specification FID-550 7-Wire Series
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Trang chủ  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

N010-0551-T742 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fujitsu Component Limited.

  N010-0551-T742 Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. N010-0551-T742 Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. N010-0551-T742 Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. N010-0551-T742 Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. N010-0551-T742 Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited. N010-0551-T742 Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited. N010-0551-T742 Datasheet HTML 7Page - Fujitsu Component Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
FID-550 SERIES
n
7.0 REJECT CRITERIA
n
o
it
p
ir
c
s
e
D
a
ir
e
ti
r
C
t
c
e
j
e
R
t
n
e
D
m
li
F
m
m
1
.
0
a ≥
e
r
A
2
m
m
5
0
.
0
a ≥
e
r
A
2
m
m
1
.
0
<
a
e
r
a
&
2
m
m
5
0
.
0
<
a
e
r
A
2
o
r
e
z
e
b
o
t
:
s
t
n
i
o
p
5
.
x
a
m
e
b
o
t
:
d
e
if
i
c
e
p
s
e
n
o
n
:
n
g
i
e
r
o
F
l
a
ir
e
t
a
m
n
e
e
w
t
e
b
m
li
f
d
n
a
s
s
a
l
g
e
p
y
t
t
o
D
m
m
1
.
0
>
a
e
r
A
2
m
m
5
0
.
0
a ≥
e
r
A
2
m
m
1
.
0
<
a
e
r
a
&
2
m
m
5
0
.
0
<
a
e
r
A
2
o
r
e
z
e
b
o
t
:
s
t
n
i
o
p
5
.
x
a
m
e
b
o
t
:
d
e
if
i
c
e
p
s
e
n
o
n
:
e
p
y
t
e
n
i
L
m
m
1
.
0
a >
e
r
A
m
m
0
1
<
h
t
g
n
e
l
d
n
a
m
m
1
.
0
<
h
t
d
i
w
&
m
m
3
0
.
0
a ≥
e
r
A
m
m
5
0
.
0
<
a
e
r
A
o
r
e
z
e
b
o
t
:
t
n
i
o
p
1
.
x
a
m
e
b
o
t
:
d
e
if
i
c
e
p
s
e
n
o
n
:
h
c
t
a
r
c
S
m
m
1
.
0
a ≥
e
r
A
m
m
0
8
<
h
t
g
n
e
l
h
ti
w
m
m
1
.
0
<
h
t
d
i
w
&
m
m
3
0
.
0
a ≥
e
r
A
m
m
0
3
<
h
t
g
n
e
l
h
ti
w
m
m
1
.
0
<
h
t
d
i
w
&
m
m
3
0
.
0
<
a
e
r
A
o
r
e
z
e
b
o
t
:
t
n
i
o
p
1
.
x
a
m
e
b
o
t
:
d
e
if
i
c
e
p
s
e
n
o
n
:
t
a
o
c
d
r
a
h
r
o
r
u
l
b
t
o
D
g
n
i
s
s
i
m
m
m
5
.
0
a ≥
e
r
A
2
m
m
3
0
.
0
a ≥
e
r
A
2
m
m
5
.
0
<
a
e
r
a
&
2
m
m
5
0
.
0
<
a
e
r
A
2
o
r
e
z
e
b
o
t
:
s
t
n
i
o
p
5
.
x
a
m
e
b
o
t
:
d
e
if
i
c
e
p
s
e
n
o
n
:
g
n
i
R
n
o
t
w
e
N
3
(
p
m
a
l
t
n
e
c
s
e
r
o
u
lf
a
r
e
d
n
u
e
d
i
s
m
li
f
l
e
n
a
P
m
o
rf
n
e
e
s
e
b
t
o
n
t
s
u
m
e
s
e
h
T
.
e
d
i
s
s
s
a
l
g
m
r
o
f
d
e
if
ir
e
v
e
b
o
t
t
o
N
.)
p
m
a
l
e
p
y
t
h
t
g
n
e
l
e
v
a
w
w
a
lf
s
s
a
l
G
e
h
T
.
m
a
r
g
a
i
d
g
n
i
w
o
ll
o
f
e
h
t
n
i
n
w
o
h
s
t
a
h
t
n
a
h
t
r
e
g
g
i
b
s
i
h
c
i
h
w
w
a
lf
o
n
e
b
o
T
.
d
e
if
i
c
e
p
s
t
o
n
s
i
s
w
a
lf
f
o
r
e
b
m
u
n
n
8.0 GENERAL POINTS OF CAUTION
Touch panels are made of glass, so care must be taken in handling them. Do not stress, pile, bend, lift by
the cable or put any stress on the film, for example moving by film face vacuum. In order to clean wring dry a
cloth which has been emersed in a natural detergent. DO NOT use any organic solvent, acid or alkali solu-
tion. Watch the edge of the panel when cleaning, again for safety reasons.
2mm
2mm
5mm
3mm


Số phần tương tự - N010-0551-T742

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
N010-0551-T242 FUJITSU-N010-0551-T242 Datasheet
320Kb / 7P
   Resistive Touch Panel Specification
N010-0551-T242 FUJITSU-N010-0551-T242 Datasheet
320Kb / 7P
   Resistive Touch Panel Specification
N010-0551-T242 FUJITSU-N010-0551-T242 Datasheet
570Kb / 7P
   STANDARD Resistive Touch Panel Specification 7-Wire Series
More results

Mô tả tương tự - N010-0551-T742

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FID-550 FUJITSU-FID-550_06 Datasheet
570Kb / 7P
   STANDARD Resistive Touch Panel Specification 7-Wire Series
N16B-0558-B240 FUJITSU-N16B-0558-B240 Datasheet
320Kb / 7P
   Resistive Touch Panel Specification
FID-550 FUJITSU-FID-550 Datasheet
320Kb / 7P
   Resistive Touch Panel Specification
N010-0554-T902 FUJITSU-N010-0554-T902 Datasheet
453Kb / 7P
   STANDARD Resistive Touch Panel Specification
logo
Crystalfontz America, I...
CFAM1024600A0-070R CRYSTAIFONTZ-CFAM1024600A0-070R Datasheet
1Mb / 13P
   7??TFT HDMI DISPLAY MODULE WITH RESISTIVE TOUCH PANEL
CFAM800480A0-070R CRYSTAIFONTZ-CFAM800480A0-070R Datasheet
1Mb / 13P
   7??TFT HDMI DISPLAY MODULE WITH RESISTIVE TOUCH PANEL
logo
List of Unclassifed Man...
SP-15LW03 ETC2-SP-15LW03 Datasheet
412Kb / 2P
   5-wire resistive touch sensor
logo
AZ Displays
ATP0644-3 AZDISPLAYS-ATP0644-3 Datasheet
918Kb / 7P
   SPECIFICATIONS FOR STANDARD RESISTIVE TOUCH PANEL
logo
Rohm
BU21028FV-M ROHM-BU21028FV-M Datasheet
2Mb / 36P
   4-wire Resistive Touch Screen Controller
BU21029MUV ROHM-BU21029MUV Datasheet
819Kb / 29P
   4-wire Resistive Touch Screen Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com