công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFRU9024 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện SFRU9024
Giải thích chi tiết về linh kiện  Avalanche Rugged Technology
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

SFRU9024 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  SFRU9024 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor SFRU9024 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor SFRU9024 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor SFRU9024 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor SFRU9024 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor SFRU9024 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor SFRU9024 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
SFR/U9024
P-CHANNEL
POWER MOSFET
Fig 15. Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DUT
V
DS
+
--
L
I
S
Driver
V
GS
R
G
Compliment of DUT
(N-Channel)
V
GS
• dv/dt controlled by “R
G
•I
S controlled by Duty Factor “D”
V
DD
10V
V
GS
( Driver )
I
S
( DUT )
V
DS
( DUT )
V
DD
Body Diode
Forward Voltage Drop
V
f
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
I
RM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------


Số phần tương tự - SFRU9024

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
SFRU9024 FAIRCHILD-SFRU9024 Datasheet
230Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SFRU9024

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
SSP4N80AS FAIRCHILD-SSP4N80AS Datasheet
192Kb / 7P
   Avalanche Rugged Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFM120A KERSEMI-IRFM120A Datasheet
725Kb / 6P
   Avalanche Rugged Technology
logo
Fairchild Semiconductor
IRFR130ATM FAIRCHILD-IRFR130ATM Datasheet
263Kb / 7P
   Avalanche Rugged Technology
IRFU120ATU FAIRCHILD-IRFU120ATU Datasheet
258Kb / 7P
   Avalanche Rugged Technology
IRFM120ATF FAIRCHILD-IRFM120ATF Datasheet
274Kb / 7P
   Avalanche Rugged Technology
SFR9220TF FAIRCHILD-SFR9220TF Datasheet
259Kb / 7P
   Avalanche Rugged Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ11A ISC-BUZ11A Datasheet
66Kb / 2P
   Avalanche rugged technology
logo
Fairchild Semiconductor
SFU9120TU FAIRCHILD-SFU9120TU Datasheet
234Kb / 7P
   Avalanche Rugged Technology
IRFW530ATM FAIRCHILD-IRFW530ATM Datasheet
261Kb / 7P
   Avalanche Rugged Technology
IRLU110ATU FAIRCHILD-IRLU110ATU Datasheet
246Kb / 9P
   Avalanche Rugged Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com