công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB10-05P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện SB10-05P
Giải thích chi tiết về linh kiện  High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers).
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SB10-05P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SB10-05P Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB10-05P Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SB10-05P Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SB10-05P
No.2154-2/3
Continued from preceding page.
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Thermal Resistance
Rthj-a (1)
300
°C / W
Rthj-a (2)
Mounted on a ceramic board (250mm2
0.8mm)
110
°C / W
Package Dimensions
trr Test Circuit
unit : mm (typ)
7007A-001
Duty≤10%
50Ω
100Ω
10Ω
--5V
trr
10µs
1 : Anode
2 : Cathode
3 : No Contact
SANYO : PCP
1.5
0.5
0.4
3.0
4.5
1.6
0.4
12
3
1.5
0.75
Top View
Bottom View
Forward Voltage, VF -- V
Reverse Voltage, VR -- V
IR -- VR
IF -- VF
0
10
0.4
0.6
0.8
1.0
0.2
7
5
3
2
7
5
3
7
5
2
1.0
0.1
1.2
Ta=125
°C
ID00430
0
10
2
5
1.0
2
5
0.1
2
5
0.01
2
5
0.001
5
10
20
30
40
50
60
Ta=125°
C
100°C
75°C
50°C
25°C
ID00431


Số phần tương tự - SB10-05P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SB10-05P SANYO-SB10-05P Datasheet
65Kb / 3P
   50V, 1A Rectifier
logo
ON Semiconductor
SB10-05P ONSEMI-SB10-05P Datasheet
82Kb / 4P
   Schottky Barrier Diode
February 2015 - Rev. 1
SB10-05P-TD-E ONSEMI-SB10-05P-TD-E Datasheet
82Kb / 4P
   Schottky Barrier Diode
February 2015 - Rev. 1
logo
Sanyo Semicon Device
SB10-05PCP SANYO-SB10-05PCP Datasheet
65Kb / 2P
   50V, 1A Rectifier
SB10-05P SANYO-SB10-05P_07 Datasheet
65Kb / 3P
   50V, 1A Rectifier
More results

Mô tả tương tự - SB10-05P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SB10-05A3-BT SANYO-SB10-05A3-BT Datasheet
77Kb / 3P
   High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers).
logo
Zhaoxingwei Electronics...
SB07-03C ZHAOXINGWEI-SB07-03C Datasheet
171Kb / 2P
   High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers).
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR521T KEC-KDR521T Datasheet
64Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(HIGH FREQUENCY RECTIFICATION, SWITCHING, REGULATORS, CONVERTERS, CHOPPERS)
KDR511T KEC-KDR511T Datasheet
384Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(HIGH FREQUENCY RECTIFICATION, SWITCHING, REGULATORS, CONVERTERS, CHOPPERS)
logo
Seiko Instruments Inc
S-8550AA-M5T1X SII-S-8550AA-M5T1X Datasheet
1Mb / 31P
   RECTIFICATION, PWM CONTROL SWITCHING REGULATORS
logo
International Rectifier
IRF7456TRPBF IRF-IRF7456TRPBF Datasheet
211Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
IRF7470PBF IRF-IRF7470PBF_15 Datasheet
133Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
IRF7456PBF IRF-IRF7456PBF_15 Datasheet
211Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7470TR UMW-IRF7470TR Datasheet
376Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
logo
International Rectifier
IRF7470TRPBF IRF-IRF7470TRPBF Datasheet
133Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com