công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-1700 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HLMP-1700
Giải thích chi tiết về linh kiện  Telecommunications indicators
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HLMP-1700 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Back Button HLMP-1700 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1700 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1700 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1700 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1700 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1700 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1700 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1700 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1700 Datasheet HTML 10Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
6
Figure 4. Relative luminous intensity vs. angular displacement for T-13/4 lamp.
Figure 5. Relative llluminous intensity vs. angular displacement for T-1 lamp.
Intensity Bin Limits
Intensity Range (mcd)
Color
Bin
Min.
Max.
Red
B
0.9
1.5
C
1.5
2.4
D
2.4
3.8
E
3.8
6.1
F
6.1
9.7
G
9.7
15.5
H
15.5
24.8
I
24.8
39.6
J
39.6
63.4
K
63.4
101.5
L
101.5
162.4
M
162.4
234.6
N
234.6
340.0
O
340.0
540.0
P
540.0
850.0
Q
850.0
1200.0
R
1200.0
1700.0
S
1700.0
2400.0
T
2400.0
3400.0
U
3400.0
4900.0
V
4900.0
7100.0
W
7100.0
10200.0
X
10200.0
14800.0
Y
14800.0
21400.0
Z
21400.0
30900.0
Maximum tolerance for each bin limit is ±18%.
10°
100°
40°
70°
20°
60°
80°
30°
50°
90°
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10°
40°
70°
20°
60°
80°
30°
50°
90°
10°
100°
40°
70°
20°
60°
80°
30°
50°
90°
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10°
40°
70°
20°
60°
80°
30°
50°
90°
Intensity Bin Limits
Intensity Range (mcd)
Color
Bin
Min.
Max.
Yellow
A
1.0
1.6
B
1.6
2.5
C
2.5
4.0
D
4.0
6.5
E
6.5
10.3
F
10.3
16.6
G
16.6
26.5
H
26.5
42.3
I
42.3
67.7
J
67.7
108.2
K
108.2
173.2
L
173.2
250.0
M
250.0
360.0
N
360.0
510.0
O
510.0
800.0
P
800.0
1250.0
Q
1250.0
1800.0
R
1800.0
2900.0
S
2900.0
4700.0
T
4700.0
7200.0
U
7200.0
11700.0
V
11700.0
18000.0
W
18000.0
27000.0
Maximum tolerance for each bin limit is ±18%.


Số phần tương tự - HLMP-1700

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
QT Optoelectronics
HLMP-1700 QT-HLMP-1700 Datasheet
183Kb / 2P
   LOW CURRENT T-100 & T-1 3/4 SOLID STATE LAMPS
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-1700 HP-HLMP-1700 Datasheet
192Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
Fairchild Semiconductor
HLMP-1700 FAIRCHILD-HLMP-1700 Datasheet
164Kb / 3P
   LOW CURRENT T-100 & T-1 3/4 SOLID STATE LAMPS
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1700 AVAGO-HLMP-1700 Datasheet
410Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
HLMP-1700 AVAGO-HLMP-1700 Datasheet
291Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps High efficiency
More results

Mô tả tương tự - HLMP-1700

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1700-B00A1 AVAGO-HLMP-1700-B00A1 Datasheet
294Kb / 10P
   Telecommunications indicators
logo
Copal Electronics
PZ-30 COPAL-PZ-30_16 Datasheet
139Kb / 7P
   PRESSURE INDICATORS
logo
Omron Electronics LLC
K3HB OMRON-K3HB Datasheet
1Mb / 32P
   Digital Indicators
logo
OSRAM GmbH
LSYT67B OSRAM-LSYT67B Datasheet
429Kb / 15P
   optical indicators
LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 OSRAM-LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet
398Kb / 17P
   optical indicators
LOGT77K OSRAM-LOGT77K Datasheet
519Kb / 16P
   optical indicators
logo
Copal Electronics
PZ-200 COPAL-PZ-200_16 Datasheet
91Kb / 4P
   PRESSURE INDICATORS
logo
QT Optoelectronics
MV53173 QT-MV53173 Datasheet
309Kb / 3P
   PANEL INDICATORS
logo
Carling Technologies
LP1HRR5-9AAY2-1DU CARLINGTECH-LP1HRR5-9AAY2-1DU Datasheet
751Kb / 6P
   Illuminated Indicators
logo
OSRAM GmbH
LSYT676 OSRAM-LSYT676 Datasheet
398Kb / 17P
   optical indicators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com