công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X-5735-LW350-S-2-R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Projects Unlimited, Inc.

tên linh kiện X-5735-LW350-S-2-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  RELEASED FROM ENGINEERING
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PUI [Projects Unlimited, Inc.]
Trang chủ  http://www.pui.com
Logo PUI - Projects Unlimited, Inc.

X-5735-LW350-S-2-R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Projects Unlimited, Inc.

  X-5735-LW350-S-2-R Datasheet HTML 1Page - Projects Unlimited, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Indicator
X-5735-LW350-S-2-R
J.D.
M.L.
B.R.
6/29/2011
-
Designed by
Checked by
Approved by
Drawn Date
1 / 1
Edition
Sheet
Date
6/29/2011
Date
6/30/2011
Date
6/30/2011
UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN
MILLIMETERS,
TOLERANCES
ARE 0.5 AND
ANGLES ARE 3 .
X-5735-LW350-S-2-R.idw
A3
SIZE
REVISION HISTORY
LTR
DESCRIPTION
DATE
APPROVED
-
RELEASED FROM ENGINEERING
6/29/2011
SPECIFICATIONS
PARAMETERS
VALUES
UNITS
RATED VOLTAGE
12
Vdc
OPERATING VOLTAGE RANGE
5 ~ 15
Vdc
RATED CURRENT (MAX)
200
mA
MINIMUM SPL @ 10 CM
125
dBA
RESONANT FREQUENCY
3,000
500
Hz
TONE OR PULSE RATE
SIREN
0 pulse /sec
OPERATING TEMPERATURE
-20 ~ +70
C
STORAGE TEMPERATURE
-30 ~ +80
C
HOUSING MATERIAL
ABS
-
TERMINAL MATERIAL
LEAD WIRE
-
WEIGHT
52.2
grams
THIS DOCUMENT CONTAINS DATA
PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC.
ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM,
WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF
PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.
2003, Projects Unlimited Inc.
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWL
WITHOUT NOTICE.
3. THIS PART IS RoHS 2002/95/EC COMPLIANT.
UL1007 AWG #24 {RED(+), BLACK(-)}
44
39
350
50
5
32.5
56.5
29
36
4
22
38
3(2)
8


Số phần tương tự - X-5735-LW350-S-2-R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PUI audio inc.
X-5735-LW350-S-2-R PUIAUDIO-X-5735-LW350-S-2-R Datasheet
259Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
More results

Mô tả tương tự - X-5735-LW350-S-2-R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Projects Unlimited, Inc...
AT-1438-TWT-R PUI-AT-1438-TWT-R Datasheet
251Kb / 1P
   RELEASED FROM ENGINEERING
AT-1820-TWT-6V-R PUI-AT-1820-TWT-6V-R Datasheet
187Kb / 1P
   RELEASED FROM ENGINEERING
AB2720B-LW100-R PUI-AB2720B-LW100-R Datasheet
204Kb / 1P
   RELEASED FROM ENGINEERING
AB2734B-LW100-R PUI-AB2734B-LW100-R Datasheet
182Kb / 1P
   RELEASED FROM ENGINEERING
AOM-4546P-NF-R PUI-AOM-4546P-NF-R Datasheet
1Mb / 1P
   RELEASED FROM ENGINEERING
AI-1223-TWT-5V-2-R PUI-AI-1223-TWT-5V-2-R Datasheet
183Kb / 1P
   RELEASED FROM ENGINEERING
AI-1223-TWT-12V-R PUI-AI-1223-TWT-12V-R Datasheet
256Kb / 1P
   RELEASED FROM ENGINEERING
ASE02808MR-LW150-R PUI-ASE02808MR-LW150-R Datasheet
270Kb / 1P
   RELEASED FROM ENGINEERING
AI-2304-TF-LW120-R PUI-AI-2304-TF-LW120-R Datasheet
184Kb / 1P
   RELEASED FROM ENGINEERING
SMI-1324-TW-5V-R PUI-SMI-1324-TW-5V-R Datasheet
153Kb / 1P
   RELEASED FROM ENGINEERING
logo
DB Unlimited.
IE122303-1 DBUNLIMITED-IE122303-1 Datasheet
300Kb / 1P
   Released from Engineering
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com