công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE321000 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện NE321000
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

NE321000 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - California Eastern Labs

  NE321000 Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs NE321000 Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs NE321000 Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs NE321000 Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs NE321000 Datasheet HTML 5Page - California Eastern Labs NE321000 Datasheet HTML 6Page - California Eastern Labs  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TYPICAL SCATTERING PARAMETERS (TA = 25°C)
NE321000
Notes:
1. Gain Calculations:
MAG = Maximum Available gain
MSG = Maximum Stable Gain
2. S Parameters include bond wires.
Gate
: Total 1 wire(s), 1 per bond pad,(426 µm) long each wire ; 131 µm height.
Drain
: Total 1 wire(s), 1 per bond pad,(409 µm) long each wire ; 214 µm height.
Source
: Total 2 wire(s), 2 per side,(665 µm) long each wire ; 315 µm height.
Wire
: .001in (25.4 µm) Dia., Gold.
MAG =
|S21|
|S12|
K - 1
).
2
(K ±
∆ = S11 S22 - S21 S12
When K
≤ 1, MAG is undefined and MSG values are used. MSG =
|S21|
|S12|
, K = 1 + | ∆ | - |S
11
| - |S22|
2
2
2
2 |S12 S21|
,
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
KS21
MAG1
(GHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
(dB)
(dB)
VDS = 2 V, IDS = 20 mA
2.0
0.971
-17.52
5.909
159.51
0.027
80.79
0.547
-10.86
.218
15.43
23.40
3.0
0.936
-26.34
5.803
149.78
0.040
76.70
0.535
-15.95
.317
15.27
21.62
4.0
0.892
-35.36
5.665
140.08
0.052
72.46
0.515
-21.15
.410
15.06
20.37
5.0
0.840
-44.45
5.505
130.44
0.064
68.23
0.492
-26.46
.496
14.82
19.35
6.0
0.758
-56.82
5.430
119.35
0.077
62.59
0.434
-34.92
.601
14.70
18.48
7.0
0.702
-65.96
5.169
110.60
0.087
59.09
0.412
-39.33
.668
14.27
17.74
8.0
0.645
-75.18
4.915
102.02
0.096
55.73
0.387
-43.65
.734
13.83
17.09
9.0
0.591
-84.98
4.673
93.54
0.105
52.42
0.357
-48.18
.791
13.39
16.48
10.0
0.538
-95.11
4.436
85.26
0.114
49.16
0.326
-53.36
.842
12.94
15.90
11.0
0.487
-105.94
4.204
77.11
0.123
45.79
0.292
-59.13
.889
12.47
15.34
12.0
0.444
-117.44
3.984
69.25
0.131
42.69
0.259
-66.01
.929
12.01
14.83
13.0
0.407
-129.71
3.770
61.52
0.140
39.68
0.228
-74.73
.959
11.53
14.30
14.0
0.378
-142.53
3.558
53.95
0.148
36.58
0.198
-84.91
.989
11.02
13.81
15.0
0.355
-155.53
3.356
46.74
0.157
33.53
0.173
-97.54
1.013
10.52
12.60
16.0
0.342
-168.46
3.168
39.82
0.167
30.71
0.159
-111.74
1.024
10.02
11.83
17.0
0.336
179.30
2.993
33.08
0.177
27.99
0.149
-126.18
1.034
9.522
11.15
18.0
0.336
167.17
2.831
26.62
0.188
25.26
0.144
-141.58
1.039
9.039
10.57
19.0
0.338
155.65
2.684
20.28
0.201
22.47
0.145
-155.37
1.037
8.576
10.07
20.0
0.350
144.19
2.551
14.13
0.214
19.58
0.144
-169.00
1.034
8.134
9.639
21.0
0.367
133.64
2.434
7.60
0.229
16.30
0.146
175.97
1.024
7.726
9.318
22.0
0.393
124.22
2.314
1.30
0.244
13.05
0.154
159.66
1.014
7.287
9.048
23.0
0.426
115.44
2.200
-5.19
0.260
9.40
0.170
141.69
1.002
6.848
8.994
24.0
0.467
107.05
2.086
-11.91
0.278
5.31
0.203
124.84
.986
6.386
8.753
25.0
0.516
99.57
1.958
-18.67
0.293
0.68
0.250
109.99
.973
5.836
8.249
26.0
0.570
93.25
1.825
-25.00
0.306
-3.99
0.305
97.78
.961
5.225
7.755
27.0
0.623
87.32
1.705
-31.27
0.317
-8.37
0.370
88.43
.947
4.634
7.307
28.0
0.669
81.70
1.585
-37.39
0.329
-12.88
0.435
81.48
.933
4.001
6.828
29.0
0.712
76.64
1.470
-43.19
0.338
-17.40
0.500
75.71
.919
3.346
6.384
30.0
0.745
71.90
1.357
-48.18
0.346
-21.20
0.556
71.59
.910
2.652
5.935
31.0
0.763
67.71
1.257
-52.43
0.354
-24.36
0.602
68.66
.906
1.987
5.503
32.0
0.764
63.52
1.173
-55.92
0.365
-26.95
0.638
67.01
.909
1.386
5.070
33.0
0.753
59.97
1.101
-59.01
0.386
-29.64
0.655
65.37
.912
.836
4.552
34.0
0.739
57.65
1.044
-61.42
0.411
-32.78
0.658
64.16
.908
.374
4.049
35.0
0.713
56.94
0.993
-63.93
0.429
-37.54
0.665
64.34
.883
-.061
3.645
36.0
0.710
54.09
0.963
-65.83
0.454
-40.15
0.674
61.90
.884
-.328
3.266
37.0
0.676
50.40
0.943
-69.59
0.495
-45.93
0.650
58.17
.885
-.510
2.799
38.0
0.621
50.50
0.891
-75.50
0.505
-57.01
0.618
58.16
.832
-1.002
2.466
39.0
0.681
50.65
0.796
-76.38
0.444
-59.39
0.672
55.59
.808
-1.982
2.535
40.0
0.717
42.74
0.776
-77.41
0.470
-58.62
0.692
44.78
.889
-2.203
2.178
41.0
0.722
36.64
0.753
-79.78
0.502
-62.02
0.694
34.03
.940
-2.464
1.761
42.0
0.736
32.15
0.735
-82.08
0.540
-66.72
0.698
22.74
.965
-2.674
1.339
S11
2 GHz
S11
42 GHz
S22
42 GHz
S22
2 GHz
1.0
0.5
0.2
0.0
-0.2
-0.5
-1.0
-2.0
-5.0
2.0
5.0
-9
-11.5
-15
-21
2
8
11.5
14
S12
42 GHz
S21
2 GHz
S12
2 GHz
S21
42 GHz
90˚
60˚
30˚
-30˚
-60˚
-90˚
-120˚
-150˚
180˚
150˚
120˚


Số phần tương tự - NE321000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NE321000 NEC-NE321000 Datasheet
48Kb / 12P
   C to Ka BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET CHIP
logo
California Eastern Labs
NE321000 CEL-NE321000 Datasheet
135Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
Renesas Technology Corp
NE321000 RENESAS-NE321000 Datasheet
215Kb / 14P
   HETERO JUNCTION FIELDEFFECT TRANSISTOR
1999
logo
California Eastern Labs
NE321000 CEL-NE321000_01 Datasheet
135Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
More results

Mô tả tương tự - NE321000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NE24283B CEL-NE24283B Datasheet
49Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE321000 CEL-NE321000_01 Datasheet
135Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE32400 NEC-NE32400_98 Datasheet
55Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE32684A NEC-NE32684A Datasheet
194Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE24200 CEL-NE24200 Datasheet
47Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE32484A NEC-NE32484A_98 Datasheet
55Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE32984D NEC-NE32984D Datasheet
51Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE32584C NEC-NE32584C_98 Datasheet
57Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE32584 CEL-NE32584 Datasheet
58Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE24200 NEC-NE24200_00 Datasheet
46Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET (SPACE QUALIFIED)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com