công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE24200 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện NE24200
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

NE24200 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - California Eastern Labs

  NE24200 Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs NE24200 Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs NE24200 Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs NE24200 Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TYPICAL COMMON SOURCE SCATTERING PARAMETERS1 (TA = 25°C)
Coordinates in Ohms
Frequency in GHz
(VDS = 2 V, IDS = 10 mA)
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
KS21
MAG2
(GHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
(dB)
(dB)
0.1
.999
-1.3
5.039
179.0
.002
89.2
.617
-0.7
.05
14.0
34.1
0.2
.999
-2.5
5.021
178.0
.004
88.6
.617
-1.4
.03
14.0
31.4
0.5
.999
-6.1
4.966
175.1
.008
86.7
.617
-4.2
.01
13.9
27.7
1.0
.997
-11.9
4.876
170.4
.016
83.6
.617
-8.4
.01
13.8
24.9
2.0
.989
-23.1
4.702
161.2
.030
77.3
.614
-15.4
.04
13.4
22.0
3.0
.978
-33.7
4.535
152.3
.042
70.9
.611
-22.4
.07
13.1
20.4
4.0
.967
-43.7
4.375
143.8
.052
64.7
.606
-29.4
.09
12.8
19.2
5.0
.947
-53.1
4.222
135.6
.062
58.8
.600
-36.0
.12
12.5
18.3
6.0
.927
-62.2
4.075
127.8
.071
53.1
.593
-41.2
.16
12.2
17.6
7.0
.909
-70.8
3.933
120.2
.079
47.8
.585
-46.1
.20
11.9
17.0
8.0
.891
-79.0
3.797
112.8
.086
42.9
.576
-51.0
.23
11.6
16.4
9.0
.873
-86.8
3.666
105.8
.092
38.3
.567
-55.8
.26
11.3
16.0
10.0
.856
-94.3
3.540
98.9
.099
34.2
.557
-60.5
.29
11.0
15.5
11.0
.838
-101.5
3.418
92.3
.104
30.4
.547
-65.1
.32
10.7
15.1
12.0
.820
-108.4
3.301
86.0
.109
26.9
.536
-69.6
.35
10.4
14.8
13.0
.803
-115.0
3.188
79.8
.114
23.8
.525
-73.9
.37
10.1
14.4
14.0
.786
-121.4
3.079
73.8
.119
20.9
.514
-78.2
.40
9.8
14.1
15.0
.769
-127.5
2.973
68.1
.123
18.4
.503
-82.4
.43
9.5
13.8
16.0
.753
-133.5
2.871
62.5
.127
16.1
.492
-86.6
.45
9.2
13.5
17.0
.736
-139.2
2.773
57.1
.131
14.0
.481
-90.6
.48
8.8
13.2
18.0
.721
-144.7
2.677
51.8
.135
12.1
.470
-94.5
.51
8.5
13.0
19.0
.705
-150.1
2.585
46.7
.138
10.4
.460
-98.3
.54
8.2
12.7
20.0
.691
-155.3
2.495
41.7
.142
8.9
.450
-102.0
.57
7.9
12.5
22.0
.662
-165.2
2.324
32.3
.148
6.3
.433
-109.1
.64
7.3
12.0
24.0
.635
-174.6
2.163
23.3
.153
4.2
.419
-115.9
.71
6.7
11.5
26.0
.610
176.5
2.011
14.8
.159
2.4
.410
122.3
.76
6.1
11.0
28.0
.587
168.1
1.867
6.8
.163
1.0
.406
-128.3
.85
5.4
10.6
30.0
.565
160.0
1.732
-1.00
.168
0.1
.407
-133.9
.92
4.8
10.1
NE24200
VDS = 2 V, IDS = 10 mA
Notes:
1. S-Parameters include Bond Wires.
Gate:
Total 2 wire(s), 1 per bond pad 0.0132" (335
µm) long each
wire.
Drain:
Total 2 wire(s), 1 per bond pad 0.0094" (240
µm) long each
wire.
Source:
Total 4 wire(s), 2 per side, 0.0070" (178
µm) long each wire.
Wire:
0.0007" (17.8
µm) dia. gold.
MAG = Maximum Available Gain
MSG = Maximum Stable Gain
MAG =
|S21|
|S12|
K - 1
).
2
(K ±
∆ = S11 S22 - S21 S12
When K
≤ 1, MAG is undefined and MSG values are used. MSG = |S
21
|
|S12|
, K = 1 + | ∆ | - |S
11
| - |S22|
2
2
2
2 |S12 S21|
,
NE24200
j100
j50
j25
j10
0
-j10
-j25
-j50
-j100
S11
30 GHz
S11
.1 GHz
S22
30 GHz
S22
.1 GHz
10
25
50
100
+90
˚
+60
˚
+30
˚
+120
˚
+150
˚
-150
˚
-120
˚
0
˚
-30
˚
-60
˚
-90
˚
+180
˚
S12
30 GHz
S21
30 GHz
S12
.1 GHz
S21
.1 GHz
.05
.15
.25
1
2
3
4
5
.20


Số phần tương tự - NE24200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NE24200 NEC-NE24200 Datasheet
85Kb / 8P
   C to Ka BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET CHIP
NE24200 NEC-NE24200 Datasheet
46Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET (SPACE QUALIFIED)
NE24200 NEC-NE24200_00 Datasheet
46Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET (SPACE QUALIFIED)
More results

Mô tả tương tự - NE24200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NE24283B CEL-NE24283B Datasheet
49Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE321000 CEL-NE321000_01 Datasheet
135Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE32400 NEC-NE32400_98 Datasheet
55Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE321000 CEL-NE321000 Datasheet
141Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE32684A NEC-NE32684A Datasheet
194Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE32484A NEC-NE32484A_98 Datasheet
55Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE32984D NEC-NE32984D Datasheet
51Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE32584C NEC-NE32584C_98 Datasheet
57Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE32584 CEL-NE32584 Datasheet
58Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE24200 NEC-NE24200_00 Datasheet
46Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET (SPACE QUALIFIED)
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com