công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL1539IRZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL1539IRZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Channel Differential VDSL2 Line Driver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL1539IRZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL1539IRZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL1539IRZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL1539IRZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL1539IRZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL1539IRZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL1539IRZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL1539IRZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL1539IRZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL1539IRZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
ISL1539
7
FN7516.4
June 21, 2013
FIGURE 11. 10MHz 2ND AND 3RD HARMONIC DISTORTION vs
OUTPUT VOLTAGE (FULL POWER MODE)
FIGURE 12. TOTAL HARMONIC DISTORTION FOR VARIOUS
FREQUENCIES (FULL POWER MODE)
FIGURE 13. FREQUENCY RESPONSE FOR VARIOUS RADJ
FIGURE 14. SUPPLY CURRENT vs RADJ FOR VARIOUS POWER
MODE
FIGURE 15. CHANNEL SEPARATION vs FREQUENCY
FIGURE 16. TRANSIMPEDANCE
Typical Performance Curves (Continued)
VS = ±12V
RF = 3kΩ
AV = +12.4
RL = 100Ω
3RD HD
2ND HD
3.75MHz
10MHz
1MHz
200kHz
VS = ±12V
RF = 3kΩ
AV = +12.4
RL = 100Ω
VS = ±12V
RF = 3kΩ
AV = +12.4
RL = 100Ω
RADJ = 2kΩ
RADJ = 475Ω
RADJ = 0Ω
RADJ (Ω)
VS = ±12V
FULL +IS
FULL -IS
3/4 -IS
3/4 +IS
1/2 +IS
1/2 -IS
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
AB ≥ CD
CD ≥ AB


Số phần tương tự - ISL1539IRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL1539IRZ RENESAS-ISL1539IRZ Datasheet
763Kb / 11P
   Dual Channel Differential VDSL2 Line Driver
June 21, 2013
ISL1539IRZ-T13 RENESAS-ISL1539IRZ-T13 Datasheet
763Kb / 11P
   Dual Channel Differential VDSL2 Line Driver
June 21, 2013
ISL1539IRZ-T7 RENESAS-ISL1539IRZ-T7 Datasheet
763Kb / 11P
   Dual Channel Differential VDSL2 Line Driver
June 21, 2013
More results

Mô tả tương tự - ISL1539IRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL1539 RENESAS-ISL1539 Datasheet
763Kb / 11P
   Dual Channel Differential VDSL2 Line Driver
June 21, 2013
logo
Intersil Corporation
ISL1539 INTERSIL-ISL1539_07 Datasheet
35Kb / 2P
   Dual Channel Differential VDSL2 Line Driver
logo
Texas Instruments
THS6214 TI-THS6214 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   Dual-Port, Differential, VDSL2 Line Driver Amplifiers
THS6204 TI-THS6204 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Dual-Port, Differential VDSL2 Line Driver Amplifiers
THS6204 TI1-THS6204 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Dual-Port, Differential VDSL2 Line Driver Amplifiers
logo
Intersil Corporation
ISL1550IRZ INTERSIL-ISL1550IRZ Datasheet
709Kb / 13P
   Single Port, VDSL2 Differential Line Driver
March 16, 2012
ISL1550 INTERSIL-ISL1550 Datasheet
709Kb / 13P
   Single Port, VDSL2 Differential Line Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL1550 RENESAS-ISL1550 Datasheet
934Kb / 13P
   Single Port, VDSL2 Differential Line Driver
logo
Intersil Corporation
ISL1539A INTERSIL-ISL1539A Datasheet
91Kb / 2P
   Dual Port VDSL2 Line Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL1539A RENESAS-ISL1539A Datasheet
2Mb / 23P
   Dual Port VDSL2 Line Driver
September 23, 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com