công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD7N60NZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD7N60NZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel UniFETTM II MOSFET 600 V, 5.5 A, 1.25
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD7N60NZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD7N60NZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD7N60NZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD7N60NZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD7N60NZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD7N60NZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD7N60NZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD7N60NZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD7N60NZ Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD7N60NZ Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
©2011 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD7N60NZ / FDU7N60NZTU Rev. C1
www.fairchildsemi.com
4
Typical Performance Characteristics (Continued)
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
Figure 8. On-Resistance Variation
vs. Temperature
vs. Temperature
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
*Notes:
1. VGS = 0V
2. ID = 250μA
TJ, Junction Temperature [
oC]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
*Notes:
1. VGS = 10V
2. ID = 2.75A
TJ, Junction Temperature [
oC]
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
40
30μs
100μs
1ms
10ms
VDS, Drain-Source Voltage [V]
Operation in This Area
is Limited by R DS(on)
*Notes:
1. TC = 25
oC
2. TJ = 150
oC
3. Single Pulse
DC
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
6
TC, Case Temperature [
oC]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
0.01
0.1
1
2
0.01
0.1
0.2
0.05
0.02
*Notes:
1. ZθJC(t) = 1.4
oC/W Max.
2. Duty Factor, D= t1/t2
3. TJM - TC = PDM * ZθJC(t)
0.5
Single pulse
Rectangular Pulse Duration [sec]
t1
PDM
t2
t1, Rectangular Pulse Duration [sec]


Số phần tương tự - FDD7N60NZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD7N60NZ ISC-FDD7N60NZ Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD7N60NZ FAIRCHILD-FDD7N60NZ_10 Datasheet
263Kb / 9P
   N-Channel MOSFET 600V, 5.5A, 1.25?
More results

Mô tả tương tự - FDD7N60NZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDPF12N60NZ FAIRCHILD-FDPF12N60NZ Datasheet
376Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET 600 V, 12 A, 650 m?
FDP10N60NZ FAIRCHILD-FDP10N60NZ Datasheet
494Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET 600 V, 10 A, 750 m?
FDD4N60NZ FAIRCHILD-FDD4N60NZ Datasheet
321Kb / 8P
   FDD4N60NZ N-Channel UniFETTM II MOSFET 600 V, 3.4 A, 2.5 ?
FDP7N60NZ FAIRCHILD-FDP7N60NZ Datasheet
354Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET
FDD8N50NZTM FAIRCHILD-FDD8N50NZTM Datasheet
326Kb / 8P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET?
FDPF3N50NZ FAIRCHILD-FDPF3N50NZ Datasheet
328Kb / 9P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET?
FDPF12N50NZ FAIRCHILD-FDPF12N50NZ Datasheet
388Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET?
FDPF16N50T FAIRCHILD-FDPF16N50T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 500 V, 16 A, 380 m廓
FDD18N20LZ FAIRCHILD-FDD18N20LZ Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 200 V, 16 A, 125 m廓
FDPF51N25YDTU FAIRCHILD-FDPF51N25YDTU Datasheet
518Kb / 11P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 250 V, 51 A, 60 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com