công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML421 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Panasonic Battery Group

tên linh kiện ML421
Giải thích chi tiết về linh kiện  Manganese Lithium Coin Batteries
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONICBATTERY [Panasonic Battery Group]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/batteries-oem/
Logo PANASONICBATTERY - Panasonic Battery Group

ML421 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Panasonic Battery Group

  ML421 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Battery Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
AUGUST 2005
LITHIUM HANDBOOK
This information is generally descriptive only and is not intended to make or imply any representation, guarantee or warranty with respect to any cells and batteries. Cell and battery designs/specifications are subject to
modification without notice. Contact Panasonic for the latest information.
ML414
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temp: 20˚C
Load: 300k
Cut off voltage 2.0V
Charge Voltage (V)
ML421
4.8
4.0 (max)
1.45
0.02
(min)
+0
-0.15
+0
-0.15
4.8
4.0
± 0.3
2.15
0.05
(min)
+0
-0.15
+0
-0.15
0
0.5
1.0
1.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Temp: 20˚C
Load: 300k
Ω (8µA)
Discharge Capacity (mAh)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Temp: 20˚C
Load: 1M
Ω (2.5µA)
Discharge Capacity (mAh)
Dimensions(mm)
Specification
Discharge characteristics
Dimensions(mm)
Specification
Discharge characteristics
Consumption current vs. Duration time
Consumption current vs. Duration time
Weight 0.09g
Weight 0.11g
Manganese Lithium Coin Batteries (ML series): Individual Specifications
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Temp: 20˚C
Load: 1M
Cut off voltage: 2.0V
Charge Voltage (V)
Nominal voltage (V)
Nominal capacity (mAh)
Continuous standard load (mA)
Operating temperature (C)
3
2.3
0.003
-20 ~ +60
Nominal voltage (V)
Nominal capacity (mAh)
Continuous standard load (mA)
Operating temperature (C)
3
1.2
0.005
-20 ~ +60


Số phần tương tự - ML421

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Coilcraft lnc.
ML420PJB COILCRAFT-ML420PJB Datasheet
277Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
ML420PJB103MLZ COILCRAFT-ML420PJB103MLZ Datasheet
277Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
ML420PJB104MLZ COILCRAFT-ML420PJB104MLZ Datasheet
277Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
ML420PJB105MLZ COILCRAFT-ML420PJB105MLZ Datasheet
277Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
ML420PJB124MLZ COILCRAFT-ML420PJB124MLZ Datasheet
277Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
More results

Mô tả tương tự - ML421

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Battery Group
ML920 PANASONICBATTERY-ML920 Datasheet
38Kb / 1P
   Manganese Lithium Coin Batteries
ML2020 PANASONICBATTERY-ML2020 Datasheet
25Kb / 1P
   Manganese Lithium Coin Batteries
ML614 PANASONICBATTERY-ML614 Datasheet
39Kb / 1P
   Manganese Lithium Coin Batteries
logo
List of Unclassifed Man...
CR1616 ETC-CR1616 Datasheet
267Kb / 1P
   Manganese Dioxide Lithium Coin Batteries
CR2025 ETC-CR2025 Datasheet
238Kb / 1P
   Manganese Dioxide Lithium Coin Batteries
CR2354 ETC-CR2354 Datasheet
270Kb / 1P
   Manganese Dioxide Lithium Coin Batteries
logo
Panasonic Battery Group
CR1216 PANASONICBATTERY-CR1216 Datasheet
54Kb / 1P
   Manganese Dioxide Lithium Coin Batteries: Individual Specifications
CR1632 PANASONICBATTERY-CR1632 Datasheet
47Kb / 1P
   Manganese Dioxide Lithium Coin Batteries: Individual Specifications
CR2450 PANASONICBATTERY-CR2450 Datasheet
47Kb / 1P
   Manganese Dioxide Lithium Coin Batteries: Individual Specifications
CR2025 PANASONICBATTERY-CR2025 Datasheet
47Kb / 1P
   Manganese Dioxide Lithium Coin Batteries: Individual Specifications
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com