công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STESDL05C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện STESDL05C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

STESDL05C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  STESDL05C Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH STESDL05C Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH STESDL05C Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Elektronische Bauelemente
STESDL05C
30W, 5V
Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
15-May-2014 Rev. B
Page 3 of 3
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES


Số phần tương tự - STESDL05C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
STESDL05C-C SECOS-STESDL05C-C Datasheet
330Kb / 3P
   Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
STESDL05C SECOS-STESDL05C_15 Datasheet
400Kb / 3P
   Low Capacitance ESD Protection
More results

Mô tả tương tự - STESDL05C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
STESD03C-C SECOS-STESD03C-C Datasheet
199Kb / 3P
   Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
STESD03C SECOS-STESD03C Datasheet
275Kb / 3P
   Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
STESD05CL SECOS-STESD05CL Datasheet
412Kb / 3P
   Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
KS05BL4 SECOS-KS05BL4 Datasheet
265Kb / 3P
   Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
STESD05CL-C SECOS-STESD05CL-C Datasheet
345Kb / 3P
   Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
STESDL05C-C SECOS-STESDL05C-C Datasheet
330Kb / 3P
   Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
KS05ML4 SECOS-KS05ML4 Datasheet
379Kb / 3P
   Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FE0502A-0.4PF FUTUREWAFER-FE0502A-0.4PF Datasheet
926Kb / 5P
   Bi-directional, Extra Low Capacitance ESD Protection
FESD05BLC-0.4PF FUTUREWAFER-FESD05BLC-0.4PF Datasheet
920Kb / 4P
   Bi-directional, Extra Low Capacitance ESD Protection
FE0502A FUTUREWAFER-FE0502A Datasheet
926Kb / 5P
   Bi-directional, Extra Low Capacitance ESD Protection
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com