công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ85A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Littelfuse

tên linh kiện SMBJ85A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppression Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

SMBJ85A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Littelfuse

  SMBJ85A Datasheet HTML 1Page - Littelfuse SMBJ85A Datasheet HTML 2Page - Littelfuse SMBJ85A Datasheet HTML 3Page - Littelfuse SMBJ85A Datasheet HTML 4Page - Littelfuse SMBJ85A Datasheet HTML 5Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
27
©2009 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Transient Voltage Suppression Diodes
Revision: January 09, 2009
SMBJ Series
Surface Mount – 600W > SMBJ series
Please refer to http://www.Littelfuse.com/series/SMBJ.html for current information.
Part Numbering System
VOLTAGE
BI-DIRECTIONAL
5% VOLTAGE TOLERANCE
SERIES
SMBJ XXX C A
Packaging
Part number
Component
Package
Quantity
Packaging
Option
Packaging
Specification
SMBJxxxXX
DO-214AA
3000
EIA STD RS-481
Part Marking System
Dimensions
A
D
E
G
F
H
C
B
Cathode Band
DO-214AA (SMB J-Bend)
Dimensions
Inches
Millimeters
Min
Max
Min
Max
A
0.077
0.086
1.950
2.200
B
0.160
0.180
4.060
4.570
C
0.130
0.155
3.300
3.940
D
0.084
0.096
2.130
2.440
E
0.030
0.060
0.760
1.520
F
-
0.008
-
0.203
G
0.205
0.220
5.210
5.590
H
0.006
0.012
0.152
0.305
I
0.089
-
2.260
-
J
0.085
-
2.160
-
K
-
0.107
-
2.740
L
0.085
-
2.160
-
I
L
K
J
F
Marking Code
Littelfuse Logo
Cathode Band


Số phần tương tự - SMBJ85A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMBJ85A JGD-SMBJ85A Datasheet
301Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ85A SOCAY-SMBJ85A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Littelfuse
SMBJ85A LITTELFUSE-SMBJ85A Datasheet
144Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Zibo Seno Electronic En...
SMBJ85A ZSELEC-SMBJ85A Datasheet
134Kb / 5P
   5.0 to 440Volts 600Watts SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Weitron Technology
SMBJ85A WEITRON-SMBJ85A Datasheet
214Kb / 4P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMBJ85A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
15KPA150CA LITTELFUSE-15KPA150CA Datasheet
653Kb / 6P
   Transient Voltage Suppression Diodes
5.0SMDJ60CA LITTELFUSE-5.0SMDJ60CA Datasheet
1Mb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
P4KE LITTELFUSE-P4KE Datasheet
145Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
SACB LITTELFUSE-SACB Datasheet
181Kb / 4P
   Transient Voltage Suppression Diodes
P4SMA LITTELFUSE-P4SMA Datasheet
142Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
30KPA42A LITTELFUSE-30KPA42A Datasheet
1Mb / 6P
   Transient Voltage Suppression Diodes
TP1.5KE LITTELFUSE-TP1.5KE Datasheet
1Mb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Shanghai Yint Electroni...
SM5S YINT-SM5S Datasheet
385Kb / 3P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Littelfuse
AK10 LITTELFUSE-AK10_09 Datasheet
188Kb / 3P
   Transient Voltage Suppression Diodes
SA5.0A LITTELFUSE-SA5.0A_09 Datasheet
142Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
SMBJ5.0A LITTELFUSE-SMBJ5.0A_09 Datasheet
144Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com