công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3706PBF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF3706PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3706PBF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF3706PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF3706PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3706PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3706PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3706PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3706PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3706PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3706PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3706PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
IRF3706/S/LPbF
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-V
DD


Số phần tương tự - IRF3706PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3706 IRF-IRF3706 Datasheet
145Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=8.5mohm, Id=77A)
IRF3706L IRF-IRF3706L Datasheet
145Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=8.5mohm, Id=77A)
IRF3706S IRF-IRF3706S Datasheet
145Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=8.5mohm, Id=77A)
IRF3706STRL IRF-IRF3706STRL Datasheet
152Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial use
More results

Mô tả tương tự - IRF3706PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFR3704TRLPBF IRF-IRFR3704TRLPBF Datasheet
226Kb / 10P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
IRLR3715TRRPBF IRF-IRLR3715TRRPBF Datasheet
277Kb / 11P
   High Frequency Isolated DC-DC Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
IRF7457PBF IRF-IRF7457PBF_15 Datasheet
182Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial use
IRF7458TRPBF IRF-IRF7458TRPBF Datasheet
135Kb / 8P
   High Frequency Isolated DC-DC Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
IRF3711STRL IRF-IRF3711STRL Datasheet
275Kb / 12P
   High Frequency Isolated DC-DC Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
IRF3711STRLPBF IRF-IRF3711STRLPBF Datasheet
292Kb / 12P
   High Frequency Isolated DC-DC Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
IRF3706STRL IRF-IRF3706STRL Datasheet
152Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial use
IRF3707STRRPBF IRF-IRF3707STRRPBF Datasheet
287Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial use
IRFR3711TRPBF IRF-IRFR3711TRPBF Datasheet
237Kb / 11P
   High Frequency Isolated DC-DC Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
IRF3704STRLPBF IRF-IRF3704STRLPBF Datasheet
270Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial use
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com