công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-310 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện LB-310
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRINTED CIRCUIT TRANS FORMERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

LB-310 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  LB-310 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers LB-310 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image

P R i N T E D C i R C u i T T R A N S F O R M E R S
“Low Boy” LB Series
LB Type
(Series Connections)
LB Type
(Parallel Connections)
.020 X .041
.125 ± .015 dIA.
w
l
ml
A
H
b
1
5
.216
mw
lIne
lIne
lIne
lIne
PRImARy
230V
50/60hz
PRImARy
115V
50/60hz
1
5
2
6
4
8
3
7
1
5
2
6
4
8
3
7
l
o
A
D
l
o
A
D
TECH TIP
Explanation of Low Boy Interconnections
Because of the toroidal effect, two identical coils
are connected in series or parallel, but one of the
coils must be connected in reverse in order to get
correct
polarity and voltage.
Pri. Coil 1
1
2
5
6
3
4
7
8
Sec. Coil 1
Pri. Coil 2
Sec. Coil 2


Số phần tương tự - LB-310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LB-300-100 ETC2-LB-300-100 Datasheet
109Kb / 1P
   TYPE LB: 170 through 600 Amperes
LB-300-100 ETC2-LB-300-100 Datasheet
109Kb / 1P
   170 through 600 Amperes
LB-300-50 ETC2-LB-300-50 Datasheet
109Kb / 1P
   TYPE LB: 170 through 600 Amperes
LB-300-50 ETC2-LB-300-50 Datasheet
109Kb / 1P
   170 through 600 Amperes
logo
Rohm
LB-302DF ROHM-LB-302DF Datasheet
70Kb / 3P
   High efficiency, two-digit numeric displays
More results

Mô tả tương tự - LB-310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
P-6469 ETC2-P-6469 Datasheet
416Kb / 3P
   POWER TRANS FORMERS
logo
Ferroxcube Internationa...
CPVS-ER14.5-1S-10P-Z FERROXCUBE-CPVS-ER14.5-1S-10P-Z Datasheet
31Kb / 1P
   COIL FORMERS
CPVS-ER11-1S-10P-Z FERROXCUBE-CPVS-ER11-1S-10P-Z Datasheet
31Kb / 1P
   COIL FORMERS
logo
EPCOS
B66319G0000X130 EPCOS-B66319G0000X130_10 Datasheet
444Kb / 6P
   EF coil formers
B66311G0000X130 EPCOS-B66311G0000X130_10 Datasheet
518Kb / 9P
   EF coil formers
B66305G0000X130 EPCOS-B66305G0000X130_10 Datasheet
465Kb / 9P
   EF coil formers
B66307G0000X130 EPCOS-B66307G0000X130_10 Datasheet
75Kb / 7P
   EF coil formers
logo
List of Unclassifed Man...
E13003 ETC2-E13003 Datasheet
5Mb / 2P
   POWER TRANS ISTOR
logo
rfsolutions.ltd
ZULU-868 RFSOLUTIONS-ZULU-868 Datasheet
1Mb / 9P
   RT Trans-controller
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BU912 NJSEMI-BU912 Datasheet
84Kb / 1P
   NPN DARLINGTON TRANS IBTOR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com