công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZT5551L3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện PZT5551L3
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

PZT5551L3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  PZT5551L3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. PZT5551L3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. PZT5551L3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. PZT5551L3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. PZT5551L3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C208L3
Issued Date : 2004.09.21
Revised Date : 2008.07.04
Page No. : 3/5
PZT5551L3
CYStek Product Specification
Characteristic Curves
Current Gain vs Collector Current
100
1000
0.1
1
10
100
Collector Current--- IC(mA)
HFE@VCE=6V
Saturation Voltage vs Collector Current
10
100
1000
0.1
1
10
100
Collector Current ---IC(mA)
VCE(SAT)@IC=10IB
Saturation Voltage vs Collector Current
100
1000
0.1
1
10
100
1000
Collector Current ---IC(mA)
VBE(SAT)@IC=10IB
Cutoff Frequency vs Collector Current
0.1
1
1
10
100
Collector Current---IC(mA)
FT@VCE=12V
Power Derating Curves
0
1
2
3
4
5
6
0
50
100
150
200
Ambient Temperature ---TC(℃ )


Số phần tương tự - PZT5551L3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
PZT5551L-A-AA3-B-R UTC-PZT5551L-A-AA3-B-R Datasheet
222Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
PZT5551L-A-AA3-C-R UTC-PZT5551L-A-AA3-C-R Datasheet
222Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
PZT5551L-A-AA3-E-R UTC-PZT5551L-A-AA3-E-R Datasheet
222Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
PZT5551L-B-AA3-B-R UTC-PZT5551L-B-AA3-B-R Datasheet
222Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
PZT5551L-B-AA3-C-R UTC-PZT5551L-B-AA3-C-R Datasheet
222Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - PZT5551L3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTD1863 KEC-KTD1863 Datasheet
251Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
KTC2028 KEC-KTC2028 Datasheet
273Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
TIP41C KEC-TIP41C Datasheet
202Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
logo
Cystech Electonics Corp...
BTC3906L3 CYSTEKEC-BTC3906L3_06 Datasheet
200Kb / 5P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTNA42A3 CYSTEKEC-BTNA42A3 Datasheet
151Kb / 4P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTN2222AN3 CYSTEKEC-BTN2222AN3 Datasheet
151Kb / 4P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTN8050A3 CYSTEKEC-BTN8050A3 Datasheet
145Kb / 4P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTN8050N3 CYSTEKEC-BTN8050N3 Datasheet
155Kb / 4P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTC2882J3 CYSTEKEC-BTC2882J3 Datasheet
290Kb / 6P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTC4401A3 CYSTEKEC-BTC4401A3 Datasheet
268Kb / 7P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTC5658Y3 CYSTEKEC-BTC5658Y3 Datasheet
305Kb / 7P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com