công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1324SLPBF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện IRF1324SLPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IRF1324SLPBF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  IRF1324SLPBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IRF1324SLPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IRF1324SLPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IRF1324SLPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IRF1324SLPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IRF1324SLPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix IRF1324SLPBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix IRF1324SLPBF Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix IRF1324SLPBF Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF1324S/LPbF
www.irf.com
5
Fig 13. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 14. Typical Avalanche Current vs.Pulsewidth
1.0E-06
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
tav (sec)
1
10
100
1000
0.05
Duty Cycle = Single Pulse
0.10
Allowed avalanche Current vs avalanche
pulsewidth, tav, assuming
∆Τ j = 25°C and
Tstart = 150°C.
0.01
Allowed avalanche Current vs avalanche
pulsewidth, tav, assuming
∆Tj = 150°C and
Tstart =25°C (Single Pulse)
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
τ
J
τ
J
τ
1
τ
1
τ
2
τ
2
τ
3
τ
3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
Ci
i
/Ri
Ci=
τi/Ri
τ
τ
C
τ
4
τ
4
R
4
R
4
Ri (°C/W)
τi (sec)
0.0125
0.000008
0.0822
0.000078
0.2019
0.001110
0.2036
0.007197


Số phần tương tự - IRF1324SLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1324S-7PPBF IRF-IRF1324S-7PPBF Datasheet
280Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF1324S-7PPBF IRF-IRF1324S-7PPBF Datasheet
266Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
logo
Infineon Technologies A...
IRF1324S-7PPBF INFINEON-IRF1324S-7PPBF Datasheet
711Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
2015-10-15
logo
International Rectifier
IRF1324S-7PPBF IRF-IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet
266Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRF1324SPBF IRF-IRF1324SPBF Datasheet
526Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF1324SLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFS3004TRL7PP IRF-IRFS3004TRL7PP Datasheet
493Kb / 9P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFU3607-701PBF IRF-IRFU3607-701PBF Datasheet
372Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFS4620TRLPBF IRF-IRFS4620TRLPBF Datasheet
365Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4510GPBF IRF-IRFB4510GPBF Datasheet
230Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFP3006PBF IRF-IRFP3006PBF Datasheet
367Kb / 9P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFI4410ZPBF IRF-IRFI4410ZPBF Datasheet
321Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFR3607TRPBF IRF-IRFR3607TRPBF Datasheet
372Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4137PBF IRF-IRFB4137PBF_15 Datasheet
398Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRLB4030PBF IRF-IRLB4030PBF_15 Datasheet
286Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB3077PBF IRF-IRFB3077PBF Datasheet
316Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4615PBF IRF-IRFB4615PBF_15 Datasheet
299Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com