công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMF36 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

tên linh kiện SMF36
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated TVS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JUXING [Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.trr-jx.com
Logo JUXING - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

SMF36 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

  SMF36 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SMF36 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SMF36 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SMF36 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TVS: SMF5.0 thru SMF170A
Glass Passivated TVS
Characteristic Curves (T
A=25 ℃ unless otherwise noted)
http://www.trr-jx.com


Số phần tương tự - SMF36

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microdiode Electronics ...
SMF36(C)A CHENDA-SMF36(C)A Datasheet
579Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Nanjing International G...
SMF36A DGNJDZ-SMF36A Datasheet
384Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
RFE international
SMF36A RFE-SMF36A Datasheet
1Mb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor
11-07-2022
logo
Anova Technologies CO.,...
SMF36A ANOVA-SMF36A Datasheet
351Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Littelfuse
SMF36A LITTELFUSE-SMF36A Datasheet
1Mb / 6P
   Transient Voltage Suppression Diodes
More results

Mô tả tương tự - SMF36

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Juxing Electr...
1.5SMC6.8A JUXING-1.5SMC6.8A Datasheet
807Kb / 4P
   Glass Passivated TVS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
30KPA28A LUGUANG-30KPA28A Datasheet
114Kb / 2P
   Glass Passivated Junction TVS
15KPA17A LUGUANG-15KPA17A Datasheet
114Kb / 2P
   Glass Passivated Junction TVS
20KPA20A LUGUANG-20KPA20A Datasheet
116Kb / 2P
   Glass Passivated Junction TVS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
GBU10005 HY-GBU10005 Datasheet
91Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED GLASS PASSIVATED
KBP2005G HY-KBP2005G_17 Datasheet
143Kb / 3P
   GLASS PASSIVATED GLASS PASSIVATED
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
EGP15A TAYCHIPST-EGP15A Datasheet
2Mb / 2P
   INTERED GLASS PASSIVATED INTERED GLASS PASSIVATED
logo
SynSemi, Inc.
GN3A SYNSEMI-GN3A Datasheet
40Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION GLASS PASSIVATED JUNCTION
logo
EIC discrete Semiconduc...
GBU8A EIC-GBU8A Datasheet
168Kb / 2P
   Glass Passivated
GBU8005 EIC-GBU8005 Datasheet
64Kb / 2P
   Glass Passivated
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com